전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

0801553 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

0801553 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 0801553
다운로드  0801553 다운로드
파일 크기   196.43 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 UCT-WMT (23X4) BU CUS - Conductor marker

0801553 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
0801553 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 0801553
다운로드  0801553 Click to download

파일 크기   196.43 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 UCT-WMT (23X4) BU CUS - Conductor marker

0801553 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


0801553 제품 세부 정보

Conductor marker, can be ordered: by sheet, blue, labeled according to customer specifications,
cable diameter range: 1.5 ... 35 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 30, text
field height: 4 mm, text field width: 23 mm




유사한 부품 번호 - 0801553

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
0801550 PHOENIX-0801550 Datasheet
195Kb / 6P
UCT-WMT (23X4) OG CUS - Conductor marker
0801551 PHOENIX-0801551 Datasheet
193Kb / 6P
UCT-WMT (23X4) GN CUS - Conductor marker
0801552 PHOENIX-0801552 Datasheet
182Kb / 4P
UCT-WMT (23X4) VT CUS - Conductor marker
0801554 PHOENIX-0801554 Datasheet
182Kb / 5P
UCT-EM (10X5) CUS - Snap-in markers
0801556 PHOENIX-0801556 Datasheet
182Kb / 5P
UCT-EM (20X9) CUS - Equipment marking
More results


유사한 설명 - 0801553

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
0824631 PHOENIX-0824631 Datasheet
54Kb / 3P
Marker for terminal blocks - UC-TMF 4 BU CUS
0824934 PHOENIX-0824934 Datasheet
56Kb / 2P
Zack marker strip - ZB 10/BU CUS
0824966 PHOENIX-0824966 Datasheet
56Kb / 2P
Zack marker strip - ZB 5/BU CUS
0829581 PHOENIX-0829581 Datasheet
55Kb / 3P
Marker for terminal blocks - UCT-TM 3,5 CUS
0829644 PHOENIX-0829644 Datasheet
55Kb / 4P
Marker for terminal blocks - UCT-TMF 3,5 CUS
0801426 PHOENIX-0801426 Datasheet
61Kb / 4P
Conductor marker - UCT-WMT (30X4) GN
09/11/2020
0818218 PHOENIX-0818218 Datasheet
59Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 3,1 (23X4)
09/11/2020
1014086 PHOENIX-1014086 Datasheet
55Kb / 3P
Cable marker - UCT-WMTBA (40X17)
09/11/2020
1014093 PHOENIX-1014093 Datasheet
57Kb / 3P
Cable marker - UCT-WMTBA (40X17) YE CUS
09/11/2020
0832100 PHOENIX-0832100 Datasheet
59Kb / 4P
Conductor marking - UCT-WMCO 1,9 (23X4)
09/11/2020
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com