전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

P-1005D1001QSWS 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

P-1005D1001QSWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 P-1005D1001QSWS
다운로드  P-1005D1001QSWS 다운로드
파일 크기   104.15 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip

P-1005D1001QSWS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
P-1005D1001QSWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 P-1005D1001QSWS
다운로드  P-1005D1001QSWS Click to download

파일 크기   104.15 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip

P-1005D1001QSWS 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


P-1005D1001QSWS 제품 세부 정보

FEATURES
• Moisture resistant (SPM) special passivation
method
• Non-standard values available
• Pre-tinned terminations over nickel barrier
(gold available)
• Very low noise and voltage coefficient
(< -35 dB, 0.1 ppm/V)
• Non-inductive
• Laser-trimmed tolerances to 0.02 %
• In-lot tracking less than 5 ppm/°C
• Epoxy bondable termination available
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Flame resistant UL 94 V-0
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




유사한 부품 번호 - P-1005D1001QSWS

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
P-100 ETC-P-100 Datasheet
97Kb / 1P
PARALLEL
logo
JST Mfg. Co., Ltd.
P-100 JST-P-100 Datasheet
97Kb / 1P
Solderless splices PARALLEL
logo
Switchcraft, Inc.
P-1000 SWITCH-P-1000 Datasheet
174Kb / 3P
MOUNTING HARDWARE
P-1000-1 SWITCH-P-1000-1 Datasheet
836Kb / 1P
MOUNTING HARDWARE
P-1000-1 SWITCH-P-1000-1 Datasheet
174Kb / 3P
MOUNTING HARDWARE
More results


유사한 설명 - P-1005D1001QSWS

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
RFE international
RMT06R-10K-B25 RFE-RMT06R-10K-B25 Datasheet
76Kb / 1P
SURFACE MOUNT RMT Series: Thin Film Chip Resistor RESISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
RG1005 ETC2-RG1005_1 Datasheet
1Mb / 3P
THIN FILM CHIP RESISTOR
logo
Vishay Siliconix
P1206E3322BBT VISHAY-P1206E3322BBT Datasheet
94Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
27-Jun-13
PTN1206E3321BST1 VISHAY-PTN1206E3321BST1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
PTN0805E1001BBT1 VISHAY-PTN0805E1001BBT1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
logo
List of Unclassifed Man...
RG1608N-4121 ETC2-RG1608N-4121 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
RG1608P-2610 ETC2-RG1608P-2610 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
PNS VISHAY-PNS Datasheet
93Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
07-Aug-14
PTN VISHAY-PTN Datasheet
91Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor,Surface Mount Chip
24-Aug-15
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com