전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PA16SWP223KAB15 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

PA16SWP223KAB15 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 PA16SWP223KAB15
다운로드  PA16SWP223KAB15 다운로드
파일 크기   107.44 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Knob Potentiometer with Switch

PA16SWP223KAB15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
PA16SWP223KAB15 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 PA16SWP223KAB15
다운로드  PA16SWP223KAB15 Click to download

파일 크기   107.44 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Knob Potentiometer with Switch

PA16SWP223KAB15 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


PA16SWP223KAB15 제품 세부 정보

FEATURES
• P16S - version for military, professional and
industrial applications (cermet): 1 W at 40 °C
• PA16S - version for professional audio
applications (conductive plastic): 0.5 W at 40 °C
• Compact (integrated)
• Detent and electric cut off at beginning of travel
• Fully sealed and panel sealed
• Metallic or plastic knob options
• Custom knob on request
• Test according to CECC 41000 or IEC 60393-1
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




유사한 부품 번호 - PA16SWP223KAB15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
PA16SWP223KAB15 VISHAY-PA16SWP223KAB15 Datasheet
101Kb / 5P
Knob Potentiometer With Switch
25-Jul-2022
More results


유사한 설명 - PA16SWP223KAB15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
PA16 VISHAY-PA16 Datasheet
127Kb / 5P
Knob Potentiometer
19-Dec-07
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
RK10J ALPS-RK10J Datasheet
319Kb / 6P
With Knob Type
SRRQ ALPS-SRRQ Datasheet
146Kb / 3P
With Knob Type
logo
Vishay Siliconix
P16NM472MAB15 VISHAY-P16NM472MAB15 Datasheet
134Kb / 5P
Knob Potentiometer
19-Mar-12
PA16NP103MAB15 VISHAY-PA16NP103MAB15 Datasheet
134Kb / 5P
Knob Potentiometer
19-Mar-12
P16S VISHAY-P16S Datasheet
106Kb / 5P
Knob Potentiometer with Switch
24-Sep-15
P16 VISHAY-P16 Datasheet
115Kb / 5P
Knob Potentiometer
17-Nov-17
logo
SparkFun Electronics
COM-09806 SPARKFUN-COM-09806 Datasheet
93Kb / 1P
Trimpot 10K with Knob
5??5??7
logo
Vishay Siliconix
P16S VISHAY-P16S_V01 Datasheet
101Kb / 5P
Knob Potentiometer With Switch
25-Jul-2022
P16 VISHAY-P16_V01 Datasheet
245Kb / 7P
Knob Potentiometer
14-Dec-2022
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com