전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

L6206 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

L6206 Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 L6206_V01
다운로드  L6206 다운로드
파일 크기   618.07 Kbytes
페이지   29 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 DMOS dual full bridge driver

L6206 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
L6206 Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 L6206_V01
다운로드  L6206 Click to download

파일 크기   618.07 Kbytes
페이지   29 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 DMOS dual full bridge driver

L6206 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


L6206 제품 세부 정보

Features
 Operating supply voltage from 8 to 52 V
 5.6 A output peak current (2.8 A DC)
 RDS(ON) 0.3  typ. value at Tj = 25 °C
 Operating frequency up to 100 KHz
 Programmable high-side overcurrent detection and protection
 Diagnostic output
 Paralleled operation
 Cross conduction protection
 Thermal shutdown
 Undervoltage lockout
 Integrated fast freewheeling diodes

Applications
 Bipolar stepper motor
 Dual or quad DC motor

Description
The L6206 device is a DMOS dual full bridge designed for motor control applications, realized in BCD technology, which combines isolated DMOS power transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip. Available in the PowerSO36 and SO24 (20 + 2 + 2) packages, the L6206 device features thermal shutdown and a non-dissipative overcurrent detection on the highside power MOSFETs plus a diagnostic output that can be easily used to implement the overcurrent protection.




유사한 부품 번호 - L6206_V01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
L6206D STMICROELECTRONICS-L6206D Datasheet
413Kb / 23P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6206N STMICROELECTRONICS-L6206N Datasheet
413Kb / 23P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6206PD STMICROELECTRONICS-L6206PD Datasheet
413Kb / 23P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6206PD013TR STMICROELECTRONICS-L6206PD013TR Datasheet
426Kb / 23P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6206Q STMICROELECTRONICS-L6206Q Datasheet
655Kb / 27P
DMOS dual full bridge driver
01-Aug-2013
More results


유사한 설명 - L6206_V01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
L6206 STMICROELECTRONICS-L6206 Datasheet
413Kb / 23P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6226 STMICROELECTRONICS-L6226 Datasheet
404Kb / 22P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
logo
Allegro MicroSystems
3971 ALLEGRO-3971 Datasheet
141Kb / 8P
DUAL DMOS FULL-BRIDGE DRIVER
May 2, 2000
logo
STMicroelectronics
L6204 STMICROELECTRONICS-L6204_03 Datasheet
667Kb / 12P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Jul-2003
L6226Q STMICROELECTRONICS-L6226Q Datasheet
478Kb / 28P
DMOS dual full bridge driver
10-Jun-2008
L6205PD013TR STMICROELECTRONICS-L6205PD013TR Datasheet
400Kb / 21P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6206PD013TR STMICROELECTRONICS-L6206PD013TR Datasheet
426Kb / 23P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
E-L6205PD STMICROELECTRONICS-E-L6205PD Datasheet
400Kb / 21P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6225DTR STMICROELECTRONICS-L6225DTR Datasheet
389Kb / 20P
DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
Sep-2003
L6226PDTR STMICROELECTRONICS-L6226PDTR Datasheet
533Kb / 31P
DMOS dual full bridge driver
21-Oct-2009
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.