전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BS-A402RD 데이터시트 (PDF) - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BS-A402RD Datasheet PDF - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP
부품명 BS-A402RD
다운로드  BS-A402RD 다운로드
파일 크기   200.55 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
홈페이지  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP
상세설명 10.16mm(0.40) high single digit seven segments display.

BS-A402RD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BS-A402RD Datasheet PDF - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

부품명 BS-A402RD
다운로드  BS-A402RD Click to download

파일 크기   200.55 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
홈페이지  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP
상세설명 10.16mm(0.40) high single digit seven segments display.

BS-A402RD 데이터시트 (HTML) - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP




유사한 부품 번호 - BS-A402RD

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Yellow Stone Corp
BS-A402RD YSTONE-BS-A402RD Datasheet
187Kb / 2P
SINGLE DIGIT LED DISPLAYS
logo
American Bright OPTOELE...
BS-A402RD AMERICANBRIGHT-BS-A402RD Datasheet
209Kb / 3P
The BS-A402RD is a 10.16mm(0.40") high single digit seven segments display.
More results


유사한 설명 - BS-A402RD

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BQ-M40DRD BRIGHT-BQ-M40DRD Datasheet
241Kb / 3P
10.16mm (0.40) high four digit seven segments display
BQ-N40DRD BRIGHT-BQ-N40DRD Datasheet
216Kb / 3P
10.16mm (0.40) high four digit seven segments display
BQ-N402RD BRIGHT-BQ-N402RD Datasheet
218Kb / 3P
10.16mm (0.40) high four digit seven segments display
BQ-N403RD BRIGHT-BQ-N403RD Datasheet
217Kb / 3P
10.16mm (0.40) high four digit seven segments display
BQ-N404RD BRIGHT-BQ-N404RD Datasheet
268Kb / 3P
10.16mm (0.40) high four digit seven segments display
BQ-N406RD BRIGHT-BQ-N406RD Datasheet
218Kb / 3P
10.16mm (0.40) high four digit seven segments display
BS-C404RD BRIGHT-BS-C404RD Datasheet
193Kb / 3P
10.16mm(0.40) high single seven segments display
BS-C406RD BRIGHT-BS-C406RD Datasheet
155Kb / 3P
10.16mm(0.40) high single seven segments display
BT-M405RD BRIGHT-BT-M405RD Datasheet
245Kb / 3P
10.20mm(0.40) high three digit seven segments display
BT-M406RD BRIGHT-BT-M406RD Datasheet
174Kb / 3P
10.20mm(0.40) high three digit seven segments display
More results




BRIGHT LED ELECTRONICS CORP 에 대하여


Bright LED Electronics Corp는 LED 조명 제품의 설계 및 제조를 전문으로 하는 대만 기반 회사입니다. 이 회사는 상업, 주거, ​​산업 및 실외 조명을 포함한 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 LED 조명 솔루션을 제공합니다.

Bright LED Electronics Corp의 제품 포트폴리오에는 LED 전구, LED 튜브, LED 다운라이트, LED 패널 조명, LED 투광 조명, LED 하이 베이 조명, LED 가로등 등이 포함됩니다. 이러한 제품은 에너지 효율적이고 내구성이 있으며 환경 친화적으로 설계되었습니다.

이 회사는 2000년에 설립되었으며 본사는 대만 신베이시에 있습니다. Bright LED Electronics Corp는 전 세계에 진출해 있으며 북미, 유럽, 아시아 및 중동을 포함한 다양한 지역의 유통업체, 소매업체 및 OEM 고객과 파트너십을 구축했습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com