전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

STPS20SM120S 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

STPS20SM120S Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 STPS20SM120S
다운로드  STPS20SM120S 다운로드
파일 크기   222.4 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 120 V power Schottky rectifier

STPS20SM120S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
STPS20SM120S Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 STPS20SM120S
다운로드  STPS20SM120S Click to download

파일 크기   222.4 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 120 V power Schottky rectifier

STPS20SM120S 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


STPS20SM120S 제품 세부 정보

Features
• High current capability
• Avalanche rated
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• Insulated package TO220FPAB:
– Insulated voltage: 2000 VRMS sine
• ECOPACK® 2 compliant




유사한 부품 번호 - STPS20SM120S

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
STPS20SM120S STMICROELECTRONICS-STPS20SM120S Datasheet
208Kb / 14P
Power Schottky rectifier
13-Nov-2014
STPS20SM120SFP STMICROELECTRONICS-STPS20SM120SFP Datasheet
208Kb / 14P
Power Schottky rectifier
13-Nov-2014
STPS20SM120SR STMICROELECTRONICS-STPS20SM120SR Datasheet
208Kb / 14P
Power Schottky rectifier
13-Nov-2014
STPS20SM120ST STMICROELECTRONICS-STPS20SM120ST Datasheet
208Kb / 14P
Power Schottky rectifier
13-Nov-2014
STPS20SM120STN STMICROELECTRONICS-STPS20SM120STN Datasheet
208Kb / 14P
Power Schottky rectifier
13-Nov-2014
More results


유사한 설명 - STPS20SM120S

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Microsemi Corporation
SBR12045 MICROSEMI-SBR12045 Datasheet
138Kb / 2P
120 AMP SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100 Datasheet
93Kb / 2P
120 A / 100 V Schottky Rectifier
logo
Microsemi Corporation
HS12230 MICROSEMI-HS12230 Datasheet
131Kb / 2P
120 AMP SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
120NQ045PBF VISHAY-120NQ045PBF Datasheet
118Kb / 6P
Schottky Rectifier, 120 A
06-May-08
121NQ045PBF VISHAY-121NQ045PBF Datasheet
112Kb / 6P
Schottky Rectifier, 120 A
25-Apr-08
123NQ100PBF VISHAY-123NQ100PBF Datasheet
116Kb / 6P
Schottky Rectifier, 120 A
28-Apr-08
125NQ015PBF VISHAY-125NQ015PBF Datasheet
111Kb / 6P
Schottky Rectifier, 120 A
06-May-08
logo
Microsemi Corporation
HS12035 MICROSEMI-HS12035_11 Datasheet
117Kb / 2P
120 Amp Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS240H100TV1Y STMICROELECTRONICS-STPS240H100TV1Y Datasheet
180Kb / 8P
Automotive 100 V, 2 x 120 A, power Schottky rectifier
12-Jun-2020
STPS10M120SF STMICROELECTRONICS-STPS10M120SF Datasheet
324Kb / 9P
120 V power Schottky rectifier
DS12696 - Rev 2 - November 2018
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com