전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

OCS-260 데이터시트 (PDF) - Premium PSU

OCS-260 Datasheet PDF - Premium PSU
부품명 OCS-260
다운로드  OCS-260 다운로드
파일 크기   867.23 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  PSU [Premium PSU]
홈페이지  https://premiumpsu.com/contact/
Logo PSU - Premium PSU
상세설명 180…220W DC/AC SINE WAVE INVERTER

OCS-260 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
OCS-260 Datasheet PDF - Premium PSU

부품명 OCS-260
다운로드  OCS-260 Click to download

파일 크기   867.23 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  PSU [Premium PSU]
홈페이지  https://premiumpsu.com/contact/
Logo PSU - Premium PSU
상세설명 180…220W DC/AC SINE WAVE INVERTER

OCS-260 데이터시트 (HTML) - Premium PSU


OCS-260 제품 세부 정보

GENERAL FEATURES:
Sine wave output voltage
Selectable output frequency: 50/60Hz
Adjustable output voltage
Output failure alarm
Remote inhibit
High input-output isolation 3000Vrms
Optional railway version EN50155
Fire and smoke: EN45545-2 approved




유사한 부품 번호 - OCS-260

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
OCS2000-M1K-N2 PF-OCS2000-M1K-N2 Datasheet
204Kb / 3P
Retroreflective sensor, NAMUR
More results


유사한 설명 - OCS-260

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Mean Well Enterprises C...
A-301-2K5 MEANWELL-A-301-2K5 Datasheet
379Kb / 2P
2500W Modified Sine Wave DC-AC Power Inverter
TS-200 MEANWELL-TS-200 Datasheet
112Kb / 1P
DC/AC Inverter 200~700W True Sine Wave
TS-1000 MEANWELL-TS-1000 Datasheet
570Kb / 2P
1000W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
TS-3000_1012 MEANWELL-TS-3000_1012 Datasheet
829Kb / 2P
3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TS-400 MEANWELL-TS-400_10 Datasheet
377Kb / 2P
400W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
TS-1500 MEANWELL-TS-1500_11 Datasheet
328Kb / 2P
1500W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
TS-3000 MEANWELL-TS-3000_11 Datasheet
829Kb / 2P
3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TS-3000 MEANWELL-TS-3000_12 Datasheet
864Kb / 2P
3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TS-1500 MEANWELL-TS-1500_12 Datasheet
328Kb / 2P
1500W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
A-302-2K5_0810 MEANWELL-A-302-2K5_0810 Datasheet
380Kb / 2P
2500W MODIFIED SINE WAVE DC - AC POWER INVERTER
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com