전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PLT0603Z532R41QSWP 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

PLT0603Z532R41QSWP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 PLT0603Z532R41QSWP
다운로드  PLT0603Z532R41QSWP 다운로드
파일 크기   124.92 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance

PLT0603Z532R41QSWP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
PLT0603Z532R41QSWP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 PLT0603Z532R41QSWP
다운로드  PLT0603Z532R41QSWP Click to download

파일 크기   124.92 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance

PLT0603Z532R41QSWP 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


PLT0603Z532R41QSWP 제품 세부 정보

FEATURES
• TCR of ± 5 ppm/°C standard
• Tolerances to ± 0.01 %
• Anti corrosion resistant film with (SPM) special
passivation method
• Stable film and performance characteristics
(R ± 0.04 % at 70 °C, 10 000 h)
• Non-standard resistance values available
• Very low noise and voltage coefficient 
(< -30 dB, 0.1 ppm/V)
• UL 94 V-0 flame resistant
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




유사한 부품 번호 - PLT0603Z532R41QSWP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
PLT0603Z1092QBTS VISHAY-PLT0603Z1092QBTS Datasheet
118Kb / 3P
Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
22-Apr-15
More results


유사한 설명 - PLT0603Z532R41QSWP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
Z202 VISHAY-Z202 Datasheet
103Kb / 4P
Ultra High Precision Z-Foil Miniature Resistor with TCR of ± 0.05 ppm/°C, PCR of 5 ppm at Rated Power and Tolerance to ± 0.01 %
13-Nov-07
VRM VISHAY-VRM Datasheet
109Kb / 3P
Bulk Metal® Foil Technology Industrial Miniature Precision Resistor with TCR of ± 4 ppm/°C and Tolerance to ± 0.01 %
12-Jul-07
VSM VISHAY-VSM Datasheet
131Kb / 4P
High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor with TCR of ± 2 ppm/°C and Load Life Stability of ± 0.01 % (100 ppm)
18-Sep-08
PLT VISHAY-PLT Datasheet
118Kb / 3P
Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
22-Apr-15
PLTT VISHAY-PLTT Datasheet
109Kb / 4P
Precision Low TCR High Temperature Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
01-Jun-15
PATT VISHAY-PATT_15 Datasheet
92Kb / 3P
Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
22-Apr-15
PLTT VISHAY-PLTT Datasheet
101Kb / 4P
Precision Low TCR High Temperature Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.02 % Tolerance
01-Jun-15
PLTU VISHAY-PLTU Datasheet
130Kb / 3P
Ultra Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 2 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
24-Aug-16
MORN VISHAY-MORN Datasheet
98Kb / 4P
Molded, Compact, 0.65 mm Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface-Mount Network 0.01 % Ratio Tolerance and 1 ppm/°C TCR Tracking
09-Nov-15
PLTT VISHAY-PLTT_V01 Datasheet
137Kb / 5P
Precision Low TCR High Temperature Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.02 % Tolerance
16-Mar-2021
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com