전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PAT0603E10R0JSWP 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

PAT0603E10R0JSWP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 PAT0603E10R0JSWP
다운로드  PAT0603E10R0JSWP 다운로드
파일 크기   110.03 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating

PAT0603E10R0JSWP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
PAT0603E10R0JSWP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 PAT0603E10R0JSWP
다운로드  PAT0603E10R0JSWP Click to download

파일 크기   110.03 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating

PAT0603E10R0JSWP 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


PAT0603E10R0JSWP 제품 세부 정보

FEATURES
• Resistance range: 2.5  to 3 M
• AEC-Q200 qualified
• AEC-Q200 ESD rated class 1C (2 kV)
• Laser trimmed to any value
• Moisture resistant to MIL-STD-202, method 202
• Tantalum nitride resistor film on high purity
alumina substrate
• 100 % visual inspected per MIL-PRF-55342
• Laser-trimmed tolerances to ± 0.1 %
• Load life stability < 0.05 % at 1000 h at 70 °C
• Very low noise and voltage coefficient
(< -30 dB, < 0.1 ppm/V)
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




유사한 부품 번호 - PAT0603E10R0JSWP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
PAT0603E10R0BST1 VISHAY-PAT0603E10R0BST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
PAT0603E10R0DST1 VISHAY-PAT0603E10R0DST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
PAT0603E10R0FST1 VISHAY-PAT0603E10R0FST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
More results


유사한 설명 - PAT0603E10R0JSWP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
PAT VISHAY-PAT Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
VMN-PT9192-1302 VISHAY-VMN-PT9192-1302 Datasheet
635Kb / 2P
Automotive Qualified Professional and Precision Thin Film Chip Resistors
21-Jan-13
PATT VISHAY-PATT Datasheet
94Kb / 4P
Precision Automotive High Temperature Thin Film Chip Resistor, AEC-Q200 Qualified
17-Sep-13
PAT VISHAY-PAT_15 Datasheet
104Kb / 4P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors,AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
07-Sep-15
logo
TE Connectivity Ltd
3521 TEC-3521 Datasheet
264Kb / 7P
SMD POWER RESISTORS AEC-Q200 QUALIFIED
3522 TEC-3522 Datasheet
269Kb / 7P
SMD POWER RESISTORS - AEC-Q200 QUALIFIED
logo
Vishay Siliconix
PATT VISHAY-PATT_V01 Datasheet
96Kb / 4P
Precision Automotive High Temperature (155 °C at Full Rated Power) Thin Film Chip Resistor, AEC-Q200 Qualified
08-Mar-2021
PAT VISHAY-PAT_V01 Datasheet
107Kb / 4P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, Hi-Rel COTS
28-Jun-2021
PHPA VISHAY-PHPA Datasheet
123Kb / 5P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor AEC-Q200 Qualified
27-May-2021
CHA VISHAY-CHA Datasheet
175Kb / 12P
AEC-Q200 Qualified High Frequency 70 GHz Thin Film Chip Resistor
27-Apr-2022
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com