전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LT6350HMS8#PBF 데이터시트 (PDF) - Analog Devices

LT6350HMS8#PBF Datasheet PDF - Analog Devices
부품명 LT6350HMS8#PBF
다운로드  LT6350HMS8#PBF 다운로드
파일 크기   876.47 Kbytes
페이지   28 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver

LT6350HMS8#PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LT6350HMS8#PBF Datasheet PDF - Analog Devices

부품명 LT6350HMS8#PBF
다운로드  LT6350HMS8#PBF Click to download

파일 크기   876.47 Kbytes
페이지   28 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver

LT6350HMS8#PBF 데이터시트 (HTML) - Analog Devices


LT6350HMS8#PBF 제품 세부 정보

Features
n Rail-to-Rail Input and Outputs
n Fast Settling Time: 240ns, 0.01%, 8VP-P Output Step
n 1.9nV/√Hz Input-Referred Op Amp Noise
n High Impedance Input
n –3dB Bandwidth: 33MHz
n 2.7V to 12V Supply Operation
n No External Gain Resistors Required
n 4.8mA Supply Current
n Low Power Shutdown
n Low Distortion (HD2/HD3): –102dBc/–97dBc at
100kHz, VOUTDIFF = 4VP-P
n Low Offset Voltage: ±400μV Max
n High DC Linearity: <±1LSB, 16-Bit, 8VP-P
n Low Input Current Noise: 1.1pA/√Hz
n 3mm × 3mm 8-Pin DFN and 8-Lead MSOP Packages




유사한 부품 번호 - LT6350HMS8#PBF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LT6350HMS8PBF LINER-LT6350HMS8PBF Datasheet
572Kb / 28P
Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver
LT6350HMS8TRPBF LINER-LT6350HMS8TRPBF Datasheet
572Kb / 28P
Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver
More results


유사한 설명 - LT6350HMS8#PBF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Analog Devices
AD8139 AD-AD8139 Datasheet
720Kb / 24P
Low Noise Rail-to-Rail Differential ADC Driver
8/04-Data Sheet Changed from a Rev. 0 to Rev. A.
AD8139 AD-AD8139_07 Datasheet
685Kb / 24P
Low Noise, Rail-to-Rail, Differential ADC Driver
REV. B
logo
Linear Technology
LT6350 LINER-LT6350 Datasheet
572Kb / 28P
Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver
logo
Analog Devices
AD8139 AD-AD8139_15 Datasheet
775Kb / 25P
Low Noise, Rail-to-Rail, Differential ADC Driver
REV. B
logo
Linear Technology
LT1993-4 LINER-LT1993-4_15 Datasheet
726Kb / 16P
900MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ ADC Driver
LT1993-10 LINER-LT1993-10_15 Datasheet
745Kb / 16P
700MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ ADC Driver
LT6350 LINER-LT6350_15 Datasheet
877Kb / 28P
Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver
logo
Analog Devices
AD8139 AD-AD8139_16 Datasheet
613Kb / 27P
Low Noise, Rail-to-Rail, Differential ADC Driver
REV. C
logo
Texas Instruments
OPA862 TI1-OPA862_V01 Datasheet
3Mb / 39P
OPA862 High Input Impedance, Single-Ended to Differential ADC Driver
OPA862 TI-OPA862_V02 Datasheet
3Mb / 37P
OPA862 High Input Impedance, Single-Ended to Differential ADC Driver
More results




Analog Devices 에 대하여


Alog Devices, Inc. (ADI)는 고성능 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC)를 설계, 개발 및 제조하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1965 년에 설립되었으며 매사추세츠 주 Norwood에 본사를두고 있습니다.
ADI는 항공 우주 및 방어, 자동차, 커뮤니케이션, 소비자, 산업, 의료 및 테스트 및 측정을 포함한 광범위한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사의 제품 포트폴리오에는 데이터 변환기, 앰프 및 비교기, 전원 관리 IC, 마이크로 컨트롤러, 센서 및 무선 주파수 (RF) 및 전자 레인지 구성 요소가 포함됩니다.
ADI는 혁신 및 고객 만족에 전념하고 있으며 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 솔루션을 자신의 요구를 충족시키기 위해 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
에너지 효율과 지속 가능성에 중점을 둔 ADI는 아날로그 및 혼합 신호 IC 산업의 리더이며 기술 발전을 주도하며 세계에서 가장 어려운 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com