전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AP50P03NF 데이터시트 (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP50P03NF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
부품명 AP50P03NF
다운로드  AP50P03NF 다운로드
파일 크기   1231.08 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P03NF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AP50P03NF Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

부품명 AP50P03NF
다운로드  AP50P03NF Click to download

파일 크기   1231.08 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P03NF 데이터시트 (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP50P03NF 제품 세부 정보

Features
- VDS = -30V ID =-50A
- RDS(ON) <13mΩ @ VGS=-10V (Type:8.8mΩ)

Applications
- Lithium battery protection
- Wireless impact
- Mobile phone fast charging




유사한 부품 번호 - AP50P03NF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP50P03DF APME-AP50P03DF Datasheet
857Kb / 7P
-30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


유사한 설명 - AP50P03NF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X Datasheet
205Kb / 7P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4835 TSC-TSM4835 Datasheet
172Kb / 5P
30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P03X ZETEX-ZXM64P03X_05 Datasheet
331Kb / 7P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMP3A16N8 DIODES-ZXMP3A16N8 Datasheet
159Kb / 8P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
MAY 2007
logo
Pan Jit International I...
PJA87P03 PANJIT-PJA87P03 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Formosa MS
FMS2303 FORMOSA-FMS2303 Datasheet
1Mb / 8P
30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP452M3 CYSTEKEC-MTP452M3 Datasheet
285Kb / 8P
30V P-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP3068L DIODES-DMP3068L_15 Datasheet
348Kb / 6P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP32D4S DIODES-DMP32D4S_15 Datasheet
335Kb / 6P
30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
logo
TECH PUBLIC Electronics...
IRF7316 TECHPUBLIC-IRF7316 Datasheet
2Mb / 5P
-30V PP-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com