전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AP50P10PT 데이터시트 (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP50P10PT Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
부품명 AP50P10PT
다운로드  AP50P10PT 다운로드
파일 크기   1446.16 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P10PT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AP50P10PT Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

부품명 AP50P10PT
다운로드  AP50P10PT Click to download

파일 크기   1446.16 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
홈페이지  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
상세설명 -100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP50P10PT 데이터시트 (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP50P10PT 제품 세부 정보

Features
- VDS = -100V ID =-50A
- RDS(ON) < 52mΩ @ VGS=10V (Type:40mΩ)

Applications
- Brushless motor
- Load switch
- Uninterruptible power supply




유사한 부품 번호 - AP50P10PT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP50P10D APME-AP50P10D Datasheet
1Mb / 7P
-100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP50P10NF APME-AP50P10NF Datasheet
1Mb / 7P
-100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


유사한 설명 - AP50P10PT

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diodes Incorporated
ZXMP10A17G DIODES-ZXMP10A17G Datasheet
642Kb / 8P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP10A17K DIODES-ZXMP10A17K Datasheet
683Kb / 8P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP10A18G DIODES-ZXMP10A18G_15 Datasheet
549Kb / 8P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
logo
Cystech Electonics Corp...
MTE300P10KN3 CYSTEKEC-MTE300P10KN3 Datasheet
471Kb / 9P
100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP10H4D2S DIODES-DMP10H4D2S Datasheet
538Kb / 6P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP10A17GQ DIODES-ZXMP10A17GQ Datasheet
216Kb / 6P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
DMP10H4D2S DIODES-DMP10H4D2S_17 Datasheet
538Kb / 6P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM3P10MR HMSEMI-HM3P10MR Datasheet
1Mb / 5P
100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
FDMS86163P LEIDITECH-FDMS86163P Datasheet
2Mb / 5P
-100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.09.2021
FQD8P10TM_F085 LEIDITECH-FQD8P10TM_F085 Datasheet
1Mb / 5P
-100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.0 8 .2021
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com