전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TH3A1060103400 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

TH3A1060103400 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 TH3A1060103400
다운로드  TH3A1060103400 다운로드
파일 크기   483.42 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT™ Molded Case, HI-TMP® High Temperature 150 °C, Automotive Grade

TH3A1060103400 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TH3A1060103400 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 TH3A1060103400
다운로드  TH3A1060103400 Click to download

파일 크기   483.42 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT™ Molded Case, HI-TMP® High Temperature 150 °C, Automotive Grade

TH3A1060103400 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


TH3A1060103400 제품 세부 정보

FEATURES
• Operating temperature up to 150 °C with 50 %
voltage derating
• AEC-Q200 qualified
• 100 % surge current tested
(B, C, D, E case sizes)
• RoHS-compliant terminations available:
matte tin (all cases), gold (A, C, D, and E cases)
• Standard EIA 535BAAC case size (A through E)
• Compliant terminations
• Moisture sensitivity level 1
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912
Note
* This datasheet provides information about parts that are
RoHS-compliant and / or parts that are non RoHS-compliant. For
example, parts with lead (Pb) terminations are not RoHS-compliant.
Please see the information / tables in this datasheet for details
APPLICATIONS
• Automotive
• Industrial
• High temperature sensors




유사한 부품 번호 - TH3A1060103400

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Topstek Inc.
TH3A TOPSTEK-TH3A Datasheet
131Kb / 3P
Topstek Current Transducer
logo
Multicomp Pro
TH3A MULTICOMP-TH3A Datasheet
183Kb / 3P
Current Transducer Hall Effect
06/06/11 V1.1
logo
Topstek Inc.
TH3A-B12 TOPSTEK-TH3A-B12 Datasheet
131Kb / 3P
Topstek Current Transducer
More results


유사한 설명 - TH3A1060103400

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
293D VISHAY-293D_08 Datasheet
109Kb / 9P
Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT® Molded Case, Standard Industrial Grade
05-May-08
TP3 VISHAY-TP3 Datasheet
135Kb / 12P
Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT® Molded Case, High Performance
04-Jun-08
293D476X9010C2TE3 VISHAY-293D476X9010C2TE3 Datasheet
115Kb / 9P
Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT® Molded Case, Standard Industrial Grade
02-Jun-09
293D107X9016E2TE3 VISHAY-293D107X9016E2TE3 Datasheet
115Kb / 9P
Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT® Molded Case, Standard Industrial Grade
02-Jun-09
293D477X96R3E2TE3 VISHAY-293D477X96R3E2TE3 Datasheet
115Kb / 9P
Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT® Molded Case, Standard Industrial Grade
02-Jun-09
TH4 VISHAY-TH4 Datasheet
575Kb / 15P
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors TANTAMOUNT™ Molded Case, HI-TMP® High Temperature 175 °C, Automotive Grade
06-Dec-16
TH3 VISHAY-TH3_17 Datasheet
576Kb / 19P
Solid Tantalum Surface Mount Capacitors TANTAMOUNT™ Molded Case, HI-TMP® High Temperature 150 °C, Automotive Grade
20-Jun-17
TH4 VISHAY-TH4_17 Datasheet
568Kb / 15P
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors TANTAMOUNT™ Molded Case, HI-TMP® High Temperature 175 °C, Automotive Grade
26-Jun-17
TH5 VISHAY-TH5 Datasheet
1Mb / 11P
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors TANTAMOUNT™, Molded Case, HI-TMP®, Very High Temperature 200 °C
28-Sep-16
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com