전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

5PB1106CMG 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

5PB1106CMG Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 5PB1106CMG
다운로드  5PB1106CMG 다운로드
파일 크기   2041.86 Kbytes
페이지   38 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 1.8V to 3.3V High-Performance LVCMOS Clock Buffer Family

5PB1106CMG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
5PB1106CMG Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 5PB1106CMG
다운로드  5PB1106CMG Click to download

파일 크기   2041.86 Kbytes
페이지   38 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 1.8V to 3.3V High-Performance LVCMOS Clock Buffer Family

5PB1106CMG 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


5PB1106CMG 제품 세부 정보

▪ High-performance 1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 LVCMOS clock buffer
▪ Very low pin-to-pin skew: < 50ps
▪ Very low additive jitter: < 50fs
▪ Supply voltage: 1.8V to 3.3V
▪ 3.3V tolerant input clock
▪ fMAX = 200MHz
▪ Integrated serial termination for 50Ω channel
▪ Packaged in 8-, 14-, 16-, 20-pin TSSOP and as small as
2.0 × 2.0 mm DFN and 3.0 × 3.0 mm VFQFPN packages
▪ Industrial (-40°C to +85°C) and extended (-40°C to +105°C)
temperature ranges
▪ 5PB1104 available in AEC-Q100 qualified, Automotive Grade 1
(-40°C to +125°C)
▪ 5PB1110 available in AEC-Q100 qualified, Automotive Grade 2
(-40°C to +105°C)




유사한 부품 번호 - 5PB1106CMG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Renesas Technology Corp
5PB1106CMG RENESAS-5PB1106CMG Datasheet
1Mb / 38P
1.8V to 3.3V High-Performance LVCMOS Clock Buffer Family
September 22, 2026
logo
Integrated Device Techn...
5PB1106CMGI IDT-5PB1106CMGI Datasheet
504Kb / 19P
1.8V to 3.3V LVCMOS High Performance Clock Buffer Family
5PB1106CMGI IDT-5PB1106CMGI Datasheet
479Kb / 21P
1.8V to 3.3V LVCMOS High Performance Clock Buffer Family
logo
Renesas Technology Corp
5PB1106CMGI RENESAS-5PB1106CMGI Datasheet
1Mb / 35P
High-performance 1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 LVCMOS clock buffer
logo
Integrated Device Techn...
5PB1106CMGI8 IDT-5PB1106CMGI8 Datasheet
504Kb / 19P
1.8V to 3.3V LVCMOS High Performance Clock Buffer Family
More results


유사한 설명 - 5PB1106CMG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ON Semiconductor
NB3V1102C ONSEMI-NB3V1102C Datasheet
318Kb / 11P
3.3V/2.5V/1.8V LVCMOS Low Skew Fanout Buffer Family
August, 2015 ??Rev. 1
logo
Integrated Device Techn...
5P8390X IDT-5P8390X Datasheet
373Kb / 18P
High-Performance 1.8V/2.5V/3.3V Crystal Input to LVCMOS Clock Fanout Buffer
5PB11XX IDT-5PB11XX Datasheet
504Kb / 19P
1.8V to 3.3V LVCMOS High Performance Clock Buffer Family
5PB12XX IDT-5PB12XX Datasheet
316Kb / 15P
3-Channel High-Performance TCXO/LVCMOS Clock Buffer Family
5PB1102PGG IDT-5PB1102PGG Datasheet
479Kb / 21P
1.8V to 3.3V LVCMOS High Performance Clock Buffer Family
5PB11XX IDT-5PB11XX_18 Datasheet
678Kb / 21P
LVCMOS High-Performance Clock Buffer Family
5PB12XX IDT-5PB12XX_18 Datasheet
379Kb / 15P
3-Channel High-Performance TCXO/LVCMOS Clock Buffer Family
logo
Renesas Technology Corp
2304NZL RENESAS-2304NZL Datasheet
533Kb / 16P
1.8V to 3.3V, High-Performance 1:4 Clock Buffer
JANUARY 31, 2017
5P8390X RENESAS-5P8390X Datasheet
567Kb / 19P
High-Performance 1.8V/2.5V/3.3V Crystal Input to LVCMOS Clock Fanout Buffer with OE
2019
5PB12XX RENESAS-5PB12XX Datasheet
741Kb / 16P
High-Performance TCXO/LVCMOS Clock Buffer Family
June 7, 2022
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com