전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

ISL59910IRZ-EVALZ 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL59910IRZ-EVALZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 ISL59910IRZ-EVALZ
다운로드  ISL59910IRZ-EVALZ 다운로드
파일 크기   887.02 Kbytes
페이지   13 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Triple Differential Receiver/Equalizer

ISL59910IRZ-EVALZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
ISL59910IRZ-EVALZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 ISL59910IRZ-EVALZ
다운로드  ISL59910IRZ-EVALZ Click to download

파일 크기   887.02 Kbytes
페이지   13 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Triple Differential Receiver/Equalizer

ISL59910IRZ-EVALZ 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL59910IRZ-EVALZ 제품 세부 정보

• 150MHz -3dB bandwidth
• CAT-5 compensation
- 100MHz at 600ft
- 135MHz at 300ft
• 108mA supply current
• Differential input range: 3.2V
• Common-mode input range: -4V to +3.5V
• ±5V supply
• Output to within 1.5V of supplies
• Available in 28 Ld QFN package
• Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)




유사한 부품 번호 - ISL59910IRZ-EVALZ

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Intersil Corporation
ISL59910IRZ-T7 INTERSIL-ISL59910IRZ-T7 Datasheet
481Kb / 12P
Triple Differential Receiver/Equalizer
December 15, 2006
ISL59910IRZ-T7 INTERSIL-ISL59910IRZ-T7 Datasheet
485Kb / 12P
Triple Differential Receiver/Equalizer
December 15, 2006
logo
Renesas Technology Corp
ISL59910IRZ-T7 RENESAS-ISL59910IRZ-T7 Datasheet
819Kb / 12P
Triple Differential Receiver/Equalizer
More results


유사한 설명 - ISL59910IRZ-EVALZ

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Intersil Corporation
EL9111 INTERSIL-EL9111 Datasheet
800Kb / 12P
Triple Differential Receiver/Equalizer
May 17, 2005
ISL59910 INTERSIL-ISL59910 Datasheet
481Kb / 12P
Triple Differential Receiver/Equalizer
December 15, 2006
EL9111 INTERSIL-EL9111_06 Datasheet
573Kb / 13P
Triple Differential Receiver/Equalizer
September 19, 2006
EL9111 INTERSIL-EL9111_07 Datasheet
576Kb / 13P
Triple Differential Receiver/Equalizer
May 9, 2007
EL9110 INTERSIL-EL9110_07 Datasheet
178Kb / 10P
Differential Receiver/Equalizer
November 30, 2007
EL9111IL INTERSIL-EL9111IL Datasheet
579Kb / 13P
Triple Differential Receiver/Equalizer
May 9, 2007
ISL59910IRZ INTERSIL-ISL59910IRZ Datasheet
485Kb / 12P
Triple Differential Receiver/Equalizer
December 15, 2006
logo
Renesas Technology Corp
ISL59910 RENESAS-ISL59910 Datasheet
819Kb / 12P
Triple Differential Receiver/Equalizer
EL9110 RENESAS-EL9110 Datasheet
499Kb / 10P
Differential Receiver/Equalizer
EL9111 RENESAS-EL9111 Datasheet
1Mb / 13P
Triple Differential Receiver/Equalizer
May 9, 2007
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com