전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

R5F564MJCDLC 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F564MJCDLC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 R5F564MJCDLC
다운로드  R5F564MJCDLC 다운로드
파일 크기   1855.49 Kbytes
페이지   162 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Renesas MCUs

R5F564MJCDLC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
R5F564MJCDLC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 R5F564MJCDLC
다운로드  R5F564MJCDLC Click to download

파일 크기   1855.49 Kbytes
페이지   162 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Renesas MCUs

R5F564MJCDLC 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F564MJCDLC 제품 세부 정보

120-MHz 32-bit RX MCU, on-chip FPU, 240 DMIPS, up to 4-MB flash memory,
512-KB SRAM, various communications interfaces including IEEE 1588-compliant Ethernet MAC,
full-speed USB 2.0 with battery charging, SD host interface (optional), quad SPI, and CAN, 12-bit A/D
converter, RTC, encryption (optional), serial interface for audio, CMOS camera interface

■ 32-bit RXv2 CPU core
 Max. operating frequency: 120 MHz
Capable of 240 DMIPS in operation at 120 MHz
 Single precision 32-bit IEEE-754 floating point
 Two types of multiply-and-accumulation unit (between memories
and between registers)
 32-bit multiplier (fastest instruction execution takes one CPU clock
cycle)
 Divider (fastest instruction execution takes two CPU clock cycles)
 Fast interrupt
 CISC Harvard architecture with 5-stage pipeline
 Variable-length instructions: Ultra-compact code
 Supports the memory protection unit (MPU)
 JTAG and FINE (one-line) debugging interfaces
■ Low-power design and architecture
 Single voltage supply: 2.7 to 3.6 V
 Low power consumption: A product that supports all peripheral
functions draws only 0.3mA/MHz (Typ.).
 RTC is capable of operation from a dedicated power supply.
 Four low-power modes




유사한 부품 번호 - R5F564MJCDLC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Renesas Technology Corp
R5F564MJCDLC RENESAS-R5F564MJCDLC Datasheet
451Kb / 67P
MCUs
R5F564MJCDLC RENESAS-R5F564MJCDLC Datasheet
2Mb / 228P
120-MHz 32-bit RX MCU, on-chip FPU, 240 DMIPS, up to 4-MB flash memory
More results


유사한 설명 - R5F564MJCDLC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Renesas Technology Corp
R5F563NACDFP RENESAS-R5F563NACDFP Datasheet
840Kb / 108P
Renesas MCUs
R5F52108ADFP RENESAS-R5F52108ADFP_11 Datasheet
1Mb / 146P
Renesas MCUs
R5F56307CDFN RENESAS-R5F56307CDFN Datasheet
1Mb / 165P
Renesas MCUs
RX21A RENESAS-RX21A_15 Datasheet
1Mb / 132P
Renesas MCUs
RX62N RENESAS-RX62N_15 Datasheet
1Mb / 150P
Renesas MCUs
RX63N RENESAS-RX63N_15 Datasheet
1Mb / 210P
Renesas MCUs
RX71M RENESAS-RX71M_15 Datasheet
1Mb / 228P
Renesas MCUs
RX113 RENESAS-RX113_15 Datasheet
1Mb / 121P
Renesas MCUs
RX630 RENESAS-RX630_15 Datasheet
1Mb / 156P
Renesas MCUs
RX13T RENESAS-RX13T Datasheet
1Mb / 65P
Renesas MCUs
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com