전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LT3083IQ#PBF 데이터시트 (PDF) - Analog Devices

LT3083IQ#PBF Datasheet PDF - Analog Devices
부품명 LT3083IQ#PBF
다운로드  LT3083IQ#PBF 다운로드
파일 크기   1077.72 Kbytes
페이지   28 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator

LT3083IQ#PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LT3083IQ#PBF Datasheet PDF - Analog Devices

부품명 LT3083IQ#PBF
다운로드  LT3083IQ#PBF Click to download

파일 크기   1077.72 Kbytes
페이지   28 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator

LT3083IQ#PBF 데이터시트 (HTML) - Analog Devices


LT3083IQ#PBF 제품 세부 정보

FEATURES
Outputs May be Paralleled for Higher Current and
Heat Spreading
Output Current: 3A
Single Resistor Programs Output Voltage
50μA Set PiCurrent: 1% Initial Accuracy
Output Adjustable to 0V
Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
Wide Input Voltage Range: 1.2V to 23V
(DD-Pak and TO-220 Packages)
Low Dropout Voltage: 310mV
<1mV Load Regulation
<0.001%/V Line Regulation
Minimum Load Current: 1mA
Stable with Minimum 10μF Ceramic Capacitor
Current Limit with Foldback and Overtemperature
Protection
Available i16-Lead TSSOP, 12-Lead 4mm × 4mm
DFN, 5-Lead TO-220 and 5-Lead Surface Mount
DD-PAK Packages




유사한 부품 번호 - LT3083IQ#PBF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LT3083IQ LINER-LT3083IQ Datasheet
264Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083IQ LINER-LT3083IQ Datasheet
351Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
More results


유사한 설명 - LT3083IQ#PBF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LT3085 LINER-LT3085 Datasheet
289Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3085 LINER-LT3085_10 Datasheet
297Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
RH3080MK LINER-RH3080MK Datasheet
69Kb / 2P
Adjustable 0.9A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083 LINER-LT3083 Datasheet
264Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083EDF LINER-LT3083EDF Datasheet
351Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
RH1085MK LINER-RH1085MK_15 Datasheet
78Kb / 2P
3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH3080MK LINER-RH3080MK_15 Datasheet
137Kb / 6P
Adjustable 0.9A Single Resistor Low Dropout Regulator
RH3083MK LINER-RH3083MK_15 Datasheet
248Kb / 6P
Adjustable 2.8A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083 LINER-LT3083_15 Datasheet
412Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3085 LINER-LT3085_15 Datasheet
302Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
More results




Analog Devices 에 대하여


Alog Devices, Inc. (ADI)는 고성능 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC)를 설계, 개발 및 제조하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1965 년에 설립되었으며 매사추세츠 주 Norwood에 본사를두고 있습니다.
ADI는 항공 우주 및 방어, 자동차, 커뮤니케이션, 소비자, 산업, 의료 및 테스트 및 측정을 포함한 광범위한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사의 제품 포트폴리오에는 데이터 변환기, 앰프 및 비교기, 전원 관리 IC, 마이크로 컨트롤러, 센서 및 무선 주파수 (RF) 및 전자 레인지 구성 요소가 포함됩니다.
ADI는 혁신 및 고객 만족에 전념하고 있으며 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 솔루션을 자신의 요구를 충족시키기 위해 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
에너지 효율과 지속 가능성에 중점을 둔 ADI는 아날로그 및 혼합 신호 IC 산업의 리더이며 기술 발전을 주도하며 세계에서 가장 어려운 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com