전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

RB242D1202 데이터시트 (PDF) - E-SWITCH

RB242D1202 Datasheet PDF - E-SWITCH
부품명 RB242D1202
다운로드  RB242D1202 다운로드
파일 크기   1057.0 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  E-SWITCH [E-SWITCH]
홈페이지  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH
상세설명 RB 2 Series Rocker Switch

RB242D1202 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
RB242D1202 Datasheet PDF - E-SWITCH

부품명 RB242D1202
다운로드  RB242D1202 Click to download

파일 크기   1057.0 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  E-SWITCH [E-SWITCH]
홈페이지  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH
상세설명 RB 2 Series Rocker Switch

RB242D1202 데이터시트 (HTML) - E-SWITCH


RB242D1202 제품 세부 정보

Features & Benefits
•High Quality and Reliable Switch
•Industry Standard 22mm x 30mm Cutout
•Illumination Options
•Marking Options
•Multiple Terminal and Actuator Options
•Front Panel Mount Applications
•Optional Cap for Dust and Water Protection
•2 Pole Maintained and Momentary Functions




유사한 부품 번호 - RB242D1202

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Microdc power Technolog...
RB2405XLD MICRODC-RB2405XLD Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2405XLS MICRODC-RB2405XLS Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2412XLD MICRODC-RB2412XLD Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2412XLS MICRODC-RB2412XLS Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2415XLD MICRODC-RB2415XLD Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
More results


유사한 설명 - RB242D1202

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
CW Industries
GRB049A05BB1 CWIND-GRB049A05BB1 Datasheet
667Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB136A05BB2 CWIND-GRB136A05BB2 Datasheet
621Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB263A101RN1D CWIND-GRB263A101RN1D Datasheet
728Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB263D001NNN CWIND-GRB263D001NNN Datasheet
691Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB290AL405BBR CWIND-GRB290AL405BBR Datasheet
684Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB112A802BB CWIND-GRB112A802BB Datasheet
460Kb / 1P
ROCKER SWITCH
logo
C&K Components
SR3 CK-COMPONENTS-SR3 Datasheet
137Kb / 2P
Switch Rocker
logo
Sharma Electro Componen...
RB SHARMA-RB Datasheet
349Kb / 2P
RB Series
logo
ZF Friedrichshafen AG
WRG32F2FBBRLN ZFSWITCHES-WRG32F2FBBRLN Datasheet
281Kb / 2P
Rocker Switch
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
GW-12LRH NKK-GW-12LRH Datasheet
3Mb / 10P
rocker switch
More results




E-SWITCH 에 대하여


E-Switch는 전자기계 스위치의 설계, 개발 및 제조를 전문으로 하는 회사입니다. 로커, 토글, 푸시 버튼, 슬라이드, 로터리, 스냅 액션, 택트 및 키록 스위치를 포함한 광범위한 스위치 제품을 제공합니다. 이 스위치는 의료 장비, 가전 제품, 전기 통신 및 산업 기계와 같은 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.

E-Switch는 혁신적인 디자인, 고품질 제품 및 탁월한 고객 서비스로 유명합니다. 그들은 전 세계에 진출해 있으며 50개 이상의 국가에서 고객에게 서비스를 제공합니다. E-Switch는 표준 제품 외에도 특정 고객 요구 사항을 충족하는 맞춤형 스위치 솔루션을 제공합니다.

전반적으로 E-Switch는 품질과 고객 만족에 대한 강력한 평판을 가진 신뢰할 수 있는 전기 기계식 스위치 공급업체입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com