전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

EVQP7A01P 데이터시트 (PDF) - Panasonic Semiconductor

EVQP7A01P Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
부품명 EVQP7A01P
다운로드  EVQP7A01P 다운로드
파일 크기   209.88 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
홈페이지  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
상세설명 3.5 mm×2.9 mm Side-operational SMD Light Touch Switches

EVQP7A01P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
EVQP7A01P Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

부품명 EVQP7A01P
다운로드  EVQP7A01P Click to download

파일 크기   209.88 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
홈페이지  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
상세설명 3.5 mm×2.9 mm Side-operational SMD Light Touch Switches

EVQP7A01P 데이터시트 (HTML) - Panasonic Semiconductor


EVQP7A01P 제품 세부 정보

■ Features
● External dimensions : 3.5 mm×2.9 mm, Height 1.35 mm
● A wide range of terminal type : L-shape, J-bent, Straight
●High mount ability
●Push plate strength enhanced type
■ Recommended Applications
● Operation switches for portable electronic equipment
(Mobile phones, Digital still cameras, Camcorders,
Portable audio players, etc.)




유사한 부품 번호 - EVQP7A01P

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Panasonic Semiconductor
EVQP7A01K PANASONIC-EVQP7A01K Datasheet
143Kb / 4P
Light Touch Switches
EVQP7A01K PANASONIC-EVQP7A01K Datasheet
144Kb / 4P
3.5 mm2.9 mm Side-operational SMD Light Touch Switches
More results


유사한 설명 - EVQP7A01P

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Panasonic Semiconductor
EVQP2 PANASONIC-EVQP2_08 Datasheet
179Kb / 4P
4.7 mm3.5 mm SMD Light Touch Switch es
EVQPS PANASONIC-EVQPS Datasheet
210Kb / 4P
6.1 mm4.0 mm Side-operational SMD Light Touch Switches
EVPAF PANASONIC-EVPAF Datasheet
83Kb / 3P
3.0 mm2.6 mm SMD Light Touch Switches
EVP-AJAC1A PANASONIC-EVP-AJAC1A Datasheet
107Kb / 3P
4.7 mm3.5 mm Double-action Side-operational SMD Light Touch Switches
EVQ-P7B01K PANASONIC-EVQ-P7B01K Datasheet
144Kb / 4P
3.5 mm2.9 mm Side-operational SMD Light Touch Switches
EVQ-PSH02K PANASONIC-EVQ-PSH02K Datasheet
112Kb / 4P
6.1 mm4.0 mm Side-operational SMD Light Touch Switches
EVP-AFFG65 PANASONIC-EVP-AFFG65 Datasheet
108Kb / 3P
3.0 mm2.6 mm SMD Light Touch Switches
EVP-AFFB65 PANASONIC-EVP-AFFB65 Datasheet
108Kb / 3P
3.0 mm2.6 mm SMD Light Touch Switches
EVP-AA302K PANASONIC-EVP-AA302K Datasheet
78Kb / 4P
3.5 mm2.9 mm SMD Light Touch Switches
EVQP7 PANASONIC-EVQP7 Datasheet
188Kb / 4P
3.5 mm횞2.9 mm Side-operational SMD Light Touch Switches
201703-Fd
More results




Panasonic Semiconductor 에 대하여


Panasonic Semiconductor는 일본 전자 회사 인 Panasonic Corporation의 자회사입니다.
Panasonic Semiconductor는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 관리 IC 및 기타 전자 구성 요소를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사는 품질과 신뢰성에 중점을두고 있으며, 제품은 전력 관리, 조명 및 기타 응용 프로그램에 널리 사용됩니다.
Panasonic Semiconductor는 여러 국가에서 운영되고 있으며 아시아 태평양 지역의 전자 부품 공급 업체 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com