전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PA.500.A 데이터시트 (PDF) - Taoglas antenna solutions

PA.500.A Datasheet PDF - Taoglas antenna solutions
부품명 PA.500.A
다운로드  PA.500.A 다운로드
파일 크기   2504.29 Kbytes
페이지   24 Pages
제조업체  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
홈페이지  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions
상세설명 Features : Omni-Directional Radiation Pattern

PA.500.A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
PA.500.A Datasheet PDF - Taoglas antenna solutions

부품명 PA.500.A
다운로드  PA.500.A Click to download

파일 크기   2504.29 Kbytes
페이지   24 Pages
제조업체  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
홈페이지  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions
상세설명 Features : Omni-Directional Radiation Pattern

PA.500.A 데이터시트 (HTML) - Taoglas antenna solutions


PA.500.A 제품 세부 정보

Description
LTE/Cellular SMD Antenna
For 703-803MHz

Features:
703MHz to 803MHz
Designed for Band 28 IoT applications
Manufactured in an IATF16949 Certified Facility
Surface Mount Distribution
Dimensions: 40 x 5 x 6 mm
RoHS & REACH Compliant




유사한 부품 번호 - PA.500.A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Taoglas antenna solutio...
PA.11 TAOGLAS-PA.11 Datasheet
1Mb / 19P
SMT Mount
PA.12 TAOGLAS-PA.12 Datasheet
1Mb / 21P
RoHS Compliant
PA.22A TAOGLAS-PA.22A Datasheet
1Mb / 24P
RoHS Compliant
PA.22A TAOGLAS-PA.22A Datasheet
1Mb / 19P
TRI-BAND CELLULAR DIELECTRIC PIFA ANTENNA
PA.22A TAOGLAS-PA.22A_17 Datasheet
1Mb / 19P
TRI-BAND CELLULAR DIELECTRIC PIFA ANTENNA
More results


유사한 설명 - PA.500.A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
ANT-868-PW-QW ETC2-ANT-868-PW-QW Datasheet
142Kb / 1P
Omni-directional pattern
OMB.433.B06F21 ETC2-OMB.433.B06F21 Datasheet
822Kb / 11P
Omni-Directional Radiation Pattern
OMB.450.B03F21 ETC2-OMB.450.B03F21 Datasheet
876Kb / 11P
Omni-Directional Radiation Pattern
OMB.450.B06F21 ETC2-OMB.450.B06F21 Datasheet
808Kb / 11P
Omni-Directional Radiation Pattern
logo
Taoglas antenna solutio...
OMB.6912.03F21 TAOGLAS-OMB.6912.03F21 Datasheet
2Mb / 19P
Omni-Directional Radiation Pattern
OMB.433.B03F21 TAOGLAS-OMB.433.B03F21 Datasheet
851Kb / 12P
Omni-Directional Radiation Pattern
OMB.433.B06F21 TAOGLAS-OMB.433.B06F21 Datasheet
827Kb / 12P
Omni-Directional Radiation Pattern
OMB.868.B08F21 TAOGLAS-OMB.868.B08F21 Datasheet
771Kb / 10P
Omni-Directional Radiation
OMB.450.B03F21 TAOGLAS-OMB.450.B03F21 Datasheet
882Kb / 12P
Omni-Directional Radiation Pattern
OMB.450.B06F21 TAOGLAS-OMB.450.B06F21 Datasheet
813Kb / 12P
Omni-Directional Radiation Pattern
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com