전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LANC1212DW8 데이터시트 (PDF) - Wall Industries,Inc.

LANC1212DW8 Datasheet PDF - Wall Industries,Inc.
부품명 LANC1212DW8
다운로드  LANC1212DW8 다운로드
파일 크기   1070.84 Kbytes
페이지   14 Pages
제조업체  WALL [Wall Industries,Inc.]
홈페이지  http://www.wallindustries.com
Logo WALL - Wall Industries,Inc.
상세설명 DC/DC Converter 9-18 VDC Input 짹12 VDC Output at 짹0.333A

LANC1212DW8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LANC1212DW8 Datasheet PDF - Wall Industries,Inc.

부품명 LANC1212DW8
다운로드  LANC1212DW8 Click to download

파일 크기   1070.84 Kbytes
페이지   14 Pages
제조업체  WALL [Wall Industries,Inc.]
홈페이지  http://www.wallindustries.com
Logo WALL - Wall Industries,Inc.
상세설명 DC/DC Converter 9-18 VDC Input 짹12 VDC Output at 짹0.333A

LANC1212DW8 데이터시트 (HTML) - Wall Industries,Inc.




유사한 부품 번호 - LANC1212DW8

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wall Industries,Inc.
LANC1212DW8 WALL-LANC1212DW8 Datasheet
243Kb / 3P
Single and Dual Output 8 Watt DC/DC Converter 2:1 Wide Input Voltage Range
More results


유사한 설명 - LANC1212DW8

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
LANC1225W12 ETC2-LANC1225W12 Datasheet
879Kb / 14P
DC/DC Converter 9-18 VDC Input 2.5 VDC Output at 3.5A
logo
Wall Industries,Inc.
LANC123.3W12 WALL-LANC123.3W12 Datasheet
880Kb / 14P
DC/DC Converter 9-18 VDC Input 3.3 VDC Output at 3.5A
LANC125.1W12 WALL-LANC125.1W12 Datasheet
889Kb / 14P
DC/DC Converter 9-18 VDC Input 5.1 VDC Output at 2.4A
LANC1205DW8 WALL-LANC1205DW8 Datasheet
1Mb / 14P
DC/DC Converter 9-18 VDC Input 짹5.0 VDC Output at 짹0.8A
LANC1205DW12 WALL-LANC1205DW12 Datasheet
918Kb / 14P
DC/DC Converter 9-18 VDC Input 짹5.0 VDC Output at 짹1.2A
LANC1212DW12 WALL-LANC1212DW12 Datasheet
915Kb / 14P
DC/DC Converter 9-18 VDC Input 짹12 VDC Output at 짹0.5A
LANC1215DW12 WALL-LANC1215DW12 Datasheet
916Kb / 14P
DC/DC Converter 9-18 VDC Input 짹15 VDC Output at 짹0.4A
LANC2412DW8 WALL-LANC2412DW8 Datasheet
1Mb / 14P
DC/DC Converter 18-36 VDC Input 짹12 VDC Output at 짹0.333A
LANC2412DW12 WALL-LANC2412DW12 Datasheet
1Mb / 14P
DC/DC Converter 18-36 VDC Input 짹12 VDC Output at 짹0.5A
LANC4812DW8 WALL-LANC4812DW8 Datasheet
1Mb / 14P
DC/DC Converter 36-75 VDC Input 짹12 VDC Output at 짹0.333A
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com