전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AO3460 데이터시트 (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO3460 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
부품명 AO3460
다운로드  AO3460 다운로드
파일 크기   109.42 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
홈페이지  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
상세설명 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO3460 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AO3460 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

부품명 AO3460
다운로드  AO3460 Click to download

파일 크기   109.42 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
홈페이지  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
상세설명 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO3460 데이터시트 (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AO3460 제품 세부 정보

General Description
The AO3460/L uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), low gate charge, and operation with gate voltages as low as 4.5V, in the small SOT-23 footprint. It can be used for a wide variety of applications, including load switching, low current inverters and low current DC-DC converters. It is ESD protected. AO3460 and AO3460L are electrically identical.
-RoHS Compliant
-AO3460L is Halogen Free

Features
   VDS (V) = 60V
   ID = 0.65A (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 1.7Ω (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 2Ω (VGS = 4.5V)




유사한 부품 번호 - AO3460

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3460 KEXIN-AO3460 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO3460 VBSEMI-AO3460 Datasheet
1,003Kb / 8P
N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3460-3 KEXIN-AO3460-3 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET
AO3460-HF KEXIN-AO3460-HF Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET
AO3460-HF-3 KEXIN-AO3460-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET
More results


유사한 설명 - AO3460

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NXP Semiconductors
PHD83N03LT PHILIPS-PHD83N03LT Datasheet
282Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 July 2001
PHP112N06T PHILIPS-PHP112N06T Datasheet
262Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-07 March 2001
PHP47NQ10T PHILIPS-PHP47NQ10T Datasheet
267Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 May 2001
PHP78NQ03LT PHILIPS-PHP78NQ03LT Datasheet
292Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 November 2001
SI4410DY PHILIPS-SI4410DY Datasheet
266Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 02-05 July 2001
SI4416DY PHILIPS-SI4416DY Datasheet
253Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-05 June 2001
SI4420DY PHILIPS-SI4420DY Datasheet
254Kb / 12P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-28 May 2001
SI9956DY PHILIPS-SI9956DY Datasheet
253Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 July 2001
logo
Fairchild Semiconductor
FDC633N FAIRCHILD-FDC633N Datasheet
278Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDT459N FAIRCHILD-FDT459N Datasheet
89Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results




Alpha & Omega Semiconductors 에 대하여


ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTORS (AOS)는 전력 관리 통합 회로 (ICS)의 설계 및 제조를 전문으로하는 글로벌 반도체 회사입니다.
이 회사는 1995 년에 설립되었으며 캘리포니아 산호세에 본사를두고 있습니다.
AOS는 소비자 전자, 컴퓨팅, 통신 및 산업 시스템의 응용 분야를위한 광범위한 전력 관리 솔루션을 제공합니다.
이 회사는 최첨단 기술과 혁신적인 제품으로 유명하며 반도체 산업에서 강력한 명성을 얻었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com