전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BD8311NUV 데이터시트 (PDF) - Rohm

BD8311NUV Datasheet PDF - Rohm
부품명 BD8311NUV
다운로드  BD8311NUV 다운로드
파일 크기   458.19 Kbytes
페이지   16 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET

BD8311NUV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BD8311NUV Datasheet PDF - Rohm

부품명 BD8311NUV
다운로드  BD8311NUV Click to download

파일 크기   458.19 Kbytes
페이지   16 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET

BD8311NUV 데이터시트 (HTML) - Rohm


BD8311NUV 제품 세부 정보

General Description
BD8311NUV is a high-efficiency step-up switching regulator with built-in power MOSFET that can output 8V or 10V from a 4-battery voltage supply such as Li2cell or a 5V fixed power supply line. The built-in 80mΩ N-Channel FET switch is capable of handling output current up to 2.5A. This IC has a flexible phase compensation system and a switching frequency of 1.2MHz allowing the use of smaller external output inductor and capacitor making the construction of a compact power supply really easy.

Features
■ Built-In 2.5A/14V N-Channel FET Switch
■ On-Chip Phase Compensation Between Input and Output of ERROR AMP.
■ Output Current:
    ➤ 600mA at 10V (3.5V to 10V input)
    ➤ 800mA at 8V (3.5V to 8V input)
■ Built-In Soft-Start Function.
■ Built-In Timer Latch System for Short Circuit Protection Function.

Application
    General Portable Equipment like DSC/DVC Powered by 4 dry Batteries or Li2cell




유사한 부품 번호 - BD8311NUV

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
BD8311NUV ROHM-BD8311NUV Datasheet
389Kb / 15P
High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8311NUV ROHM-BD8311NUV Datasheet
1Mb / 25P
Integrated 2.5A MOSFET 1ch Boost Converter
BD8311NUV-E2 ROHM-BD8311NUV-E2 Datasheet
389Kb / 15P
High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8311NUV-E2 ROHM-BD8311NUV-E2 Datasheet
1Mb / 25P
Integrated 2.5A MOSFET 1ch Boost Converter
BD8311NUV ROHM-BD8311NUV_10 Datasheet
389Kb / 15P
High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
More results


유사한 설명 - BD8311NUV

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
BD9641NUV ROHM-BD9641NUV Datasheet
506Kb / 13P
High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8152FVM ROHM-BD8152FVM_1 Datasheet
443Kb / 18P
High-efficiency Step-up Switching Regulators with Built-in Power MOSFET
BD8314NUV ROHM-BD8314NUV Datasheet
389Kb / 16P
High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8960NV ROHM-BD8960NV Datasheet
466Kb / 15P
Low Noise High Efficiency Step-down Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8301MUV ROHM-BD8301MUV Datasheet
387Kb / 14P
High-effciency Step-up/down Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8311NUV ROHM-BD8311NUV_10 Datasheet
389Kb / 15P
High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8314NUV ROHM-BD8314NUV_11 Datasheet
413Kb / 16P
High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8152FVM ROHM-BD8152FVM_11 Datasheet
444Kb / 18P
High-efficiency Step-up Switching Regulators with Built-in Power MOSFET
BD8961NV ROHM-BD8961NV_10 Datasheet
394Kb / 14P
Low Noise High Efficiency Step-down Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
BD8158FVM-TR ROHM-BD8158FVM-TR Datasheet
849Kb / 18P
High-efficiency Step-up Switching Regulators with Built-in Power MOSFET
More results




Rohm 에 대하여


ROHM 반도체는 1958 년에 설립 된 일본 반도체 회사입니다.

이 회사는 전력 관리, 전력 장치 및 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로를 포함한 광범위한 제품의 설계 및 제조를 전문으로합니다.

ROHM의 제품은 소비자 전자, 자동차, 산업 및 통신과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

이 회사는 에너지 절약 기술과 저전력 설계에 대한 전문 지식에 중점을두고 있습니다.

ROHM은 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com