전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

V48A12T500BL2 데이터시트 (PDF) - Vicor Corporation

V48A12T500BL2 Datasheet PDF - Vicor Corporation
부품명 V48A12T500BL2
다운로드  V48A12T500BL2 다운로드
파일 크기   590.53 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  VICOR [Vicor Corporation]
홈페이지  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation
상세설명 48V Input Maxi Family DC-DC Converter Module

V48A12T500BL2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
V48A12T500BL2 Datasheet PDF - Vicor Corporation

부품명 V48A12T500BL2
다운로드  V48A12T500BL2 Click to download

파일 크기   590.53 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  VICOR [Vicor Corporation]
홈페이지  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation
상세설명 48V Input Maxi Family DC-DC Converter Module

V48A12T500BL2 데이터시트 (HTML) - Vicor Corporation




유사한 부품 번호 - V48A12T500BL2

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vicor Corporation
V48A12T500BL2 VICOR-V48A12T500BL2 Datasheet
1Mb / 11P
DC-DC Converter Module
V48A12T500BL2 VICOR-V48A12T500BL2_15 Datasheet
1Mb / 11P
DC-DC Converter Module
More results


유사한 설명 - V48A12T500BL2

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vicor Corporation
V48C24C150A VICOR-V48C24C150A Datasheet
302Kb / 8P
48V Input Micro Family DC-DC Converter Module
V24A5E200BL2 VICOR-V24A5E200BL2 Datasheet
591Kb / 13P
24V Input Maxi Family DC-DC Converter Module
V28A12T200BL2 VICOR-V28A12T200BL2 Datasheet
575Kb / 10P
28V Wide Input Maxi Family DC-DC Converter Module
V48B12T250BL2 VICOR-V48B12T250BL2 Datasheet
583Kb / 11P
48V Input Mini Family DC-DC Converter Module
V72A24C400BL VICOR-V72A24C400BL Datasheet
586Kb / 11P
72V Input Maxi Family DC-DC Converter Module
V110A24C400BL VICOR-V110A24C400BL Datasheet
590Kb / 13P
110V Input Maxi Family DC-DC Converter Module Features
V150A24C500BL VICOR-V150A24C500BL Datasheet
596Kb / 13P
150V Input Maxi Family DC-DC Converter Module
V300A12T500BL2 VICOR-V300A12T500BL2 Datasheet
592Kb / 13P
300V Input Maxi Family DC-DC Converter Module
V375A12T600BL2 VICOR-V375A12T600BL2 Datasheet
596Kb / 15P
375V Input Maxi Family DC-DC Converter Module
V24A24M400BG VICOR-V24A24M400BG Datasheet
784Kb / 13P
Maxi Family 24 V Input DC-DC Converter Module
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com