전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

813-SL160.0M-10 데이터시트 (PDF) - Oscilent Corporation

813-SL160.0M-10 Datasheet PDF - Oscilent Corporation
부품명 813-SL160.0M-10
다운로드  813-SL160.0M-10 다운로드
파일 크기   272.8 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  OSCILENT [Oscilent Corporation]
홈페이지  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation
상세설명 Low-Loss 160MHz

813-SL160.0M-10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
813-SL160.0M-10 Datasheet PDF - Oscilent Corporation

부품명 813-SL160.0M-10
다운로드  813-SL160.0M-10 Click to download

파일 크기   272.8 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  OSCILENT [Oscilent Corporation]
홈페이지  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation
상세설명 Low-Loss 160MHz

813-SL160.0M-10 데이터시트 (HTML) - Oscilent Corporation


813-SL160.0M-10 제품 세부 정보

TYPE :
    Low-Loss 160MHz IF SAW Filter




유사한 부품 번호 - 813-SL160.0M-10

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Oscilent Corporation
813-SL160.0M-10 OSCILENT-813-SL160.0M-10_14 Datasheet
120Kb / 4P
Low-Loss 160MHz IF SAW Filter 9.5MHz Bandwidth
More results


유사한 설명 - 813-SL160.0M-10

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
National Semiconductor ...
LMH6622 NSC-LMH6622 Datasheet
540Kb / 18P
Dual Wideband, Low Noise, 160MHz, Operational Amplifiers
logo
SIPAT Co,Ltd
LBS16016 SIPAT-LBS16016 Datasheet
287Kb / 3P
160MHz High-Loss SAW Filter 2.5MHz Bandwidth
LBS16017 SIPAT-LBS16017 Datasheet
277Kb / 3P
160MHz High-Loss SAW Filter 4.3MHz Bandwidth
LBS16018 SIPAT-LBS16018 Datasheet
148Kb / 4P
160MHz High-Loss SAW Filter 2.5MHz Bandwidth
LBS16020 SIPAT-LBS16020 Datasheet
145Kb / 4P
160MHz High-Loss SAW Filter 2.5MHz Bandwidth
LBS16016 SIPAT-LBS16016 Datasheet
293Kb / 3P
160MHz High-Loss SAW Filter 2.5MHz Bandwidth
LBS16017 SIPAT-LBS16017 Datasheet
283Kb / 3P
160MHz High-Loss SAW Filter 4.3MHz Bandwidth
LBS16018 SIPAT-LBS16018 Datasheet
153Kb / 4P
160MHz High-Loss SAW Filter 2.5MHz Bandwidth
LBS16020 SIPAT-LBS16020 Datasheet
150Kb / 4P
160MHz High-Loss SAW Filter 2.5MHz Bandwidth
logo
Oscilent Corporation
813-SL160.0M-10 OSCILENT-813-SL160.0M-10_14 Datasheet
120Kb / 4P
Low-Loss 160MHz IF SAW Filter 9.5MHz Bandwidth
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com