전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

IS62C51216AL 데이터시트 (PDF) - Integrated Silicon Solution, Inc

IS62C51216AL Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc
부품명 IS62C51216AL
다운로드  IS62C51216AL 다운로드
파일 크기   469.1 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
홈페이지  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
상세설명 512K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM

IS62C51216AL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
IS62C51216AL Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc

부품명 IS62C51216AL
다운로드  IS62C51216AL Click to download

파일 크기   469.1 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
홈페이지  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
상세설명 512K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM

IS62C51216AL 데이터시트 (HTML) - Integrated Silicon Solution, Inc


IS62C51216AL 제품 세부 정보

DESCRIPTION
The ISSI IS62C51216AL and IS65C51216AL are high-speed, 8M bit static RAMs organized as 512K words by 16 bits. It is fabricated using ISSIs high-performance CMOS technology. This highly reliable process coupled with innovative circuit design techniques, yields high-performance and low power consumption devices.

FEATURES
• High-speed access time: 45ns, 55ns
• CMOS low power operation
    – 36 mW (typical) operating
    – 12 µW (typical) CMOS standby
• TTL compatible interface levels
• Single power supply
    – 4.5V--5.5V Vdd
• Fully static operation: no clock or refresh required
• Three state outputs
• Data control for upper and lower bytes
• Automotive temperature (-40°C to +125°C)
• Lead-free available




유사한 부품 번호 - IS62C51216AL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Silicon Solu...
IS62C51216AL ISSI-IS62C51216AL Datasheet
523Kb / 15P
512K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
B 11/23/2010
IS62C51216AL-55MLI ISSI-IS62C51216AL-55MLI Datasheet
523Kb / 15P
512K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
B 11/23/2010
IS62C51216AL-55TLI ISSI-IS62C51216AL-55TLI Datasheet
523Kb / 15P
512K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
B 11/23/2010
IS62C51216AL ISSI-IS62C51216AL_V01 Datasheet
523Kb / 15P
512K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
B 11/23/2010
More results


유사한 설명 - IS62C51216AL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
T15V8M16A ETC-T15V8M16A Datasheet
87Kb / 12P
512K X 16 LOW POWER CMOS STATIC RAM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS62WV12816ALL ISSI-IS62WV12816ALL Datasheet
112Kb / 17P
128K x 16 LOW VOLTAGE ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
62WV5128ALL ISSI-62WV5128ALL Datasheet
85Kb / 14P
512K x 8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
logo
Integrated Circuit Solu...
IS62LV12816L ICSI-IS62LV12816L Datasheet
462Kb / 10P
128K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS62U6416LL ISSI-IS62U6416LL Datasheet
82Kb / 9P
64K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA-LOW POWER CMOS STATIC RAM
IS62WV6416ALL ISSI-IS62WV6416ALL Datasheet
111Kb / 17P
64K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
IS62WV51216ALL ISSI-IS62WV51216ALL Datasheet
129Kb / 16P
512K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
IS65WV12816ALL ISSI-IS65WV12816ALL Datasheet
133Kb / 19P
128K x 16 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
IS62WV5128DALL ISSI-IS62WV5128DALL Datasheet
525Kb / 18P
512K x 8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
IS62WV5128BLL-55HLI ISSI-IS62WV5128BLL-55HLI Datasheet
286Kb / 17P
512K x 8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
More results




Integrated Silicon Solution, Inc 에 대하여


ISSI(Integrated Silicon Solution, Inc.)는 자동차, 산업, 의료 및 통신 시장을 위한 고성능 집적 회로(IC)를 설계 및 판매하는 팹리스 반도체 회사입니다. 이 회사는 1988년에 설립되었으며 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사가 있습니다.

ISSI의 제품 포트폴리오에는 SRAM(Static Random Access Memory), DRAM(Dynamic Random Access Memory), 아날로그 및 혼합 신호 IC가 포함됩니다. 이 회사는 저전력 고속 SRAM을 전문으로 하며 자동차 시장에 DRAM을 공급하는 선도업체입니다.

2015년 ISSI는 중국 Uphill Investment Co., Ltd.에 인수되어 Uphill Investment의 완전 소유 자회사가 되었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com