전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

RF-3150-AT152 데이터시트 (PDF) - Harris Corporation

RF-3150-AT152 Datasheet PDF - Harris Corporation
부품명 RF-3150-AT152
다운로드  RF-3150-AT152 다운로드
파일 크기   294.23 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  HARRIS [Harris Corporation]
홈페이지  http://www.harris.com
Logo HARRIS - Harris Corporation
상세설명 manpack Low Band Antenna, 30 to 108MHz

RF-3150-AT152 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
RF-3150-AT152 Datasheet PDF - Harris Corporation

부품명 RF-3150-AT152
다운로드  RF-3150-AT152 Click to download

파일 크기   294.23 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  HARRIS [Harris Corporation]
홈페이지  http://www.harris.com
Logo HARRIS - Harris Corporation
상세설명 manpack Low Band Antenna, 30 to 108MHz

RF-3150-AT152 데이터시트 (HTML) - Harris Corporation




유사한 부품 번호 - RF-3150-AT152

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Harris Corporation
RF-3151-AT152 HARRIS-RF-3151-AT152 Datasheet
305Kb / 2P
manpack Low Band Antenna 100 to 512 MHz
More results


유사한 설명 - RF-3150-AT152

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Harris Corporation
RF-398-01 HARRIS-RF-398-01 Datasheet
320Kb / 2P
VHF LOW-BAND VERTICAL MONOPOLE ANTENNA
RF-1941 HARRIS-RF-1941 Datasheet
355Kb / 2P
HF MANPACK, PORTABLE DIPOLE ANTENNA
RF-1944-AT020 HARRIS-RF-1944-AT020 Datasheet
355Kb / 2P
20 WATT MANPACK BROADBAND INVERTED VEE HF ANTENNA
RF-3151-AT152 HARRIS-RF-3151-AT152 Datasheet
305Kb / 2P
manpack Low Band Antenna 100 to 512 MHz
RF-3164-AT122 HARRIS-RF-3164-AT122 Datasheet
279Kb / 2P
Manpack high band Antenna 225 to 450 MHz
RF-3165-AT122 HARRIS-RF-3165-AT122 Datasheet
286Kb / 2P
Manpack High Band Antenna 225 to 2000 MHz
RF-9072-AT001 HARRIS-RF-9072-AT001 Datasheet
350Kb / 2P
LOW-BAND VHF DISCONE ANTENNA
logo
Johanson Technology Inc...
2450AT43F0100 JOHANSON-2450AT43F0100 Datasheet
289Kb / 4P
2.45 GHz wide band, low profile antenna
logo
Pulse A Technitrol Comp...
W5030 PULSE-W5030 Datasheet
560Kb / 6P
Band WiFi Antenna
logo
Abracon Corporation
ACAR0301-SW2 ABRACON-ACAR0301-SW2 Datasheet
813Kb / 10P
Low Profile Dual Band WiFi Chip Antenna
11.09.2018
More results




Harris Corporation 에 대하여


Harris Corporation은 통신 및 정보 기술을 전문으로 하는 플로리다에 기반을 둔 기술 회사였습니다. 이 회사는 1895년에 설립되었으며 인수합병을 포함하여 수년에 걸쳐 여러 번의 반복을 거쳤습니다.

2019년 Harris Corporation은 L3 Technologies와 합병하여 L3Harris Technologies를 설립했으며, 현재 세계에서 가장 큰 방산 회사 중 하나입니다. 이 회사는 항공우주, 방위, 통신 및 인텔리전스 분야에서 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다.

Harris Corporation의 이전 주력 분야에는 전술 무선, 위성 통신 시스템, 항공 교통 관제 시스템 및 사이버 보안 솔루션이 포함되었습니다. 이 회사의 고객에는 미군, 정부 기관 및 전 세계 상업 조직이 포함되었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com