전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MF-0637A-50BL 데이터시트 (PDF) - JMK Inc.

MF-0637A-50BL Datasheet PDF - JMK Inc.
부품명 MF-0637A-50BL
다운로드  MF-0637A-50BL 다운로드
파일 크기   100.03 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  JMK [JMK Inc.]
홈페이지  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
상세설명 Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes

MF-0637A-50BL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MF-0637A-50BL Datasheet PDF - JMK Inc.

부품명 MF-0637A-50BL
다운로드  MF-0637A-50BL Click to download

파일 크기   100.03 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  JMK [JMK Inc.]
홈페이지  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
상세설명 Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes

MF-0637A-50BL 데이터시트 (HTML) - JMK Inc.




유사한 부품 번호 - MF-0637A-50BL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
JMK Inc.
MF-0637A-50BR JMK-MF-0637A-50BR Datasheet
36Kb / 1P
This EMI / RFI filter features a very small mechanical package.
More results


유사한 설명 - MF-0637A-50BL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
JMK Inc.
KK-1443-35 JMK-KK-1443-35 Datasheet
41Kb / 1P
Operating voltage (max) = 50 Vdc Operating Current (max) = 35 Amperes
MF-0637A-60BL JMK-MF-0637A-60BL Datasheet
100Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 60 Amperes
MF-0637A-60BR JMK-MF-0637A-60BR Datasheet
61Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 60 Amperes
MM-0637A-40B JMK-MM-0637A-40B Datasheet
52Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 40,50,60 Amperes
MM-0637A-40C JMK-MM-0637A-40C Datasheet
52Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 40,50,60 Amperes
MM-0637A-50 JMK-MM-0637A-50 Datasheet
53Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MM-0637A-50B JMK-MM-0637A-50B Datasheet
53Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MM-0637A-50C JMK-MM-0637A-50C Datasheet
52Kb / 1P
Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
ZG-1589-18 JMK-ZG-1589-18 Datasheet
58Kb / 1P
Operating Voltage = 12 Vdc Operating Current = 18 Amperes
ZG-1633-18 JMK-ZG-1633-18 Datasheet
60Kb / 1P
Operating Voltage = 12 Vdc Operating Current = 18 Amperes
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com