전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

D283AG-00 데이터시트 (PDF) - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

D283AG-00 Datasheet PDF - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD
부품명 D283AG-00
다운로드  D283AG-00 다운로드
파일 크기   28.87 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  HUASHAN [SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD]
홈페이지  http://www.huashan.com.cn
Logo HUASHAN - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD
상세설명 NPN SILICON TRANSISTOR

D283AG-00 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
D283AG-00 Datasheet PDF - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

부품명 D283AG-00
다운로드  D283AG-00 Click to download

파일 크기   28.87 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  HUASHAN [SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD]
홈페이지  http://www.huashan.com.cn
Logo HUASHAN - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD
상세설명 NPN SILICON TRANSISTOR

D283AG-00 데이터시트 (HTML) - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD


D283AG-00 제품 세부 정보

13005 Transistor Chip Manual

█ Introduction to the chip
    Chip size: 4 inches (100mm)
    Chip code: D283AG-00
    Chip thickness: 240±20µm
    Die size: 2830×2830µm 2
    Welding position size: B pole 1200×420µm 2 and E pole 1140×540µm 2
    Electrode metal: aluminum
    Back metal: silver
    Typical package: KSE13005, HE13005




유사한 부품 번호 - D283AG-00

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Harwin Plc
D2832-42 HARWIN-D2832-42 Datasheet
181Kb / 1P
DIL IC SOCKET OPEN FRAME
More results


유사한 설명 - D283AG-00

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Micro Electronics
2N3414 MICRO-ELECTRONICS-2N3414 Datasheet
48Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
NPN SILICON TRANSISTOR
BA1A4M NEC-BA1A4M Datasheet
133Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1698 NEC-2SD1698 Datasheet
116Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1701 NEC-2SD1701 Datasheet
117Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N1616 SEME-LAB-2N1616 Datasheet
22Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
MPS3417 CENTRAL-MPS3417 Datasheet
58Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com