전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2SA1696 데이터시트 (PDF) - Sanyo Semicon Device

2SA1696 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
부품명 2SA1696
다운로드  2SA1696 다운로드
파일 크기   114.74 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 High-Definition CRT Display Video Output Applications??????

2SA1696 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
2SA1696 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

부품명 2SA1696
다운로드  2SA1696 Click to download

파일 크기   114.74 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 High-Definition CRT Display Video Output Applications??????

2SA1696 데이터시트 (HTML) - Sanyo Semicon Device


2SA1696 제품 세부 정보

High-Definition CRT Display, Video Output Applications

Features
• High fT : fT=500MHz.
• High breakdown voltage : VCEO=120V min.
• Small reverse transfer capacitance and excellent high frequency characteristic : Cre=2.7pF/NPN, 4.0pF/PNP.
• Complementary PNP and NPN types.
• Adoption of FBET process.
• Micaless type.

Applications
• High-definition CRT display video output, wide-band amplifier.




유사한 부품 번호 - 2SA1696

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanken electric
2SA1693 SANKEN-2SA1693 Datasheet
24Kb / 1P
Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor(Audio and General Purpose)
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1693 ISC-2SA1693 Datasheet
106Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
logo
Savantic, Inc.
2SA1693 SAVANTIC-2SA1693 Datasheet
177Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA1693 JMNIC-2SA1693 Datasheet
197Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Sanken electric
2SA1693 SANKEN-2SA1693 Datasheet
33Kb / 1P
Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


유사한 설명 - 2SA1696

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1406 SANYO-2SA1406 Datasheet
116Kb / 4P
high-Definition CRT Display Video Output Applications?
2SA1478 SANYO-2SA1478 Datasheet
132Kb / 4P
High-Definition CRT Display, Video Output Applications???
2SA1479 SANYO-2SA1479 Datasheet
135Kb / 4P
High-Definition CRT Display, Video Output Applications???
2SA1536 SANYO-2SA1536 Datasheet
114Kb / 4P
High-Definition CRT Display, Video Output Applications????
2SA1539 SANYO-2SA1539 Datasheet
114Kb / 4P
High-Definition CRT Display Video Output Applications
2SA1540 SANYO-2SA1540 Datasheet
113Kb / 4P
High-Definition CRT Display Video Output Applications
2SA1541 SANYO-2SA1541 Datasheet
104Kb / 4P
High-Definition CRT Display Video Output Applications
2SA1710 SANYO-2SA1710 Datasheet
118Kb / 4P
High-Definition CRT Display Video Output Applications
2SA1749 SANYO-2SA1749 Datasheet
120Kb / 4P
High-Definition CRT Display Video Output Applications???????
2SA1875 SANYO-2SA1875 Datasheet
31Kb / 5P
High-Definition CRT Display Video Output Applications
More results




Sanyo Semicon Device 에 대하여


Sanyo Semiconductor Device Corporation 또는 Sanyo Semicon 장치는 일본 전자 회사 인 Sanyo Electric Co., Ltd.의 자회사였습니다. Sanyo Semicon 장치는 다이오드, 트랜지스터 및 소비자 전자 장치, 자동차 및 산업 응용 분야를위한 기타 구성 요소를 포함한 반도체 장치의 제조업체였습니다. 이 회사는 1970 년에 설립되었으며 일본 오사카에 본사를 두었습니다.

Sanyo Semicon 장치는 고품질 제품과 고객의 요구를 충족시키기위한 노력으로 유명했습니다. 이 회사는 연구 개발에 중점을 두 었으며 반도체 산업을위한 새로운 기술 및 제품 개발에 참여했습니다. Sanyo Semicon 장치의 제품은 다양한 응용 분야에서 널리 사용되었으며 전자 산업의 성장을 지원하는 데 도움이되었습니다.

2010 년에 Sanyo Electric은 세계적인 전자 회사 인 Panasonic Corporation에서 인수했습니다. 결과적으로 Sanyo Semicon 장치는 Panasonic의 자회사가되었으며 반도체 사업에 통합되었습니다. 이번 인수로 Panasonic은 반도체 시장에서 제품 포트폴리오 및 제품을 확장하고 전자 산업에서의 위치를 ​​더욱 강화할 수있었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com