전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

0887683610 데이터시트 (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0887683610 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
부품명 0887683610
다운로드  0887683610 다운로드
파일 크기   278.69 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  MOLEX10 [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX10 - Molex Electronics Ltd.
상세설명 HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m (6.56) Length

0887683610 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
0887683610 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

부품명 0887683610
다운로드  0887683610 Click to download

파일 크기   278.69 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  MOLEX10 [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX10 - Molex Electronics Ltd.
상세설명 HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m (6.56) Length

0887683610 데이터시트 (HTML) - Molex Electronics Ltd.




유사한 부품 번호 - 0887683610

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
0887683600 MOLEX10-0887683600 Datasheet
278Kb / 6P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 30 AWG, 1.0m (3.28) Length
0887683620 MOLEX10-0887683620 Datasheet
162Kb / 3P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 30 AWG, 3.0m (9.84) Length
More results


유사한 설명 - 0887683610

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
0887689910 MOLEX10-0887689910 Datasheet
177Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887689810 MOLEX10-0887689810 Datasheet
176Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887683620 MOLEX10-0887683620 Datasheet
162Kb / 3P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 30 AWG, 3.0m (9.84) Length
0887683520 MOLEX10-0887683520 Datasheet
414Kb / 7P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 28 AWG, 3.0m (9.84) Length
0887683600 MOLEX10-0887683600 Datasheet
278Kb / 6P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 30 AWG, 1.0m (3.28) Length
0887683510 MOLEX10-0887683510 Datasheet
414Kb / 7P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887683530 MOLEX10-0887683530 Datasheet
838Kb / 13P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 28 AWG, 5.0m (16.40) Length
0887683500 MOLEX10-0887683500 Datasheet
415Kb / 8P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 28 AWG, 1.0m (3.28) Length
0887689810 MOLEX1-0887689810_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m Length
0887689910 MOLEX1-0887689910_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m Length
More results




Molex Electronics Ltd. 에 대하여


Molex Electronics Ltd.는 Koch Industries, Inc.의 자회사이며 전자 및 광섬유 상호 연결 솔루션의 글로벌 제조업체입니다.

이 회사는 1938 년에 설립되었으며 일리노이 주 Lisle에 본사를두고 있습니다.

Molex는 커넥터, 케이블 어셈블리, 스위치 및 기타 수동 구성 요소를 포함한 광범위한 상호 연결 제품을 제공합니다.

이 제품은 자동차, 데이터 통신, 소비자 전자 제품, 산업 장비, 의료 기기 및 통신을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다.

40 개국 이상의 운영 및 시설을 통해 Molex는 인터커넥트 솔루션 시장에서 혁신 및 기술 리더십으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com