전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

ALP230CXX 데이터시트 (PDF) - Sanyo Semicon Device

ALP230CXX Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
부품명 ALP230CXX
다운로드  ALP230CXX 다운로드
파일 크기   643.78 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module

ALP230CXX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
ALP230CXX Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

부품명 ALP230CXX
다운로드  ALP230CXX Click to download

파일 크기   643.78 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module

ALP230CXX 데이터시트 (HTML) - Sanyo Semicon Device


ALP230CXX 제품 세부 정보

Overview
This 2 inch low temperature poly- silicon TFT-LCD module is suitable for digital still camera or for digital video camera.

Features
• Diagonal 5.1cm (2.0inch) display size.
• 557 × 234 = 130,338 dots.
• RGB delta color arrangement.
• Operating temperature (panel) is -10 to +60°C. Ambient temperature during storage is -20 to +70°C.
• Slim design, light weight and narrow frame. (t=0.7mm glass)
• Up / down and right / left inverse function.
• Built-in level shifter circuit.
• Conform to NTSC, PAL when using recommended IC : LV4127W, LV4135W, LV4137W, (LV4139W : Under development).
• Anti-reflection (AR) coat.
• Panel power consumption is Typ.100mW at NTSC.
• Optical transmittance is approx. 8%.




유사한 부품 번호 - ALP230CXX

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
ALP230CCX SANYO-ALP230CCX Datasheet
647Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
ALP230CGX SANYO-ALP230CGX Datasheet
644Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
More results


유사한 설명 - ALP230CXX

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
ALP210 SANYO-ALP210 Datasheet
19Kb / 2P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
ALP228CGXC SANYO-ALP228CGXC Datasheet
641Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 1.8-inch TFT LCD Module
ALP230CCX SANYO-ALP230CCX Datasheet
647Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
ALP230CGX SANYO-ALP230CGX Datasheet
644Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
ALP234FXX SANYO-ALP234FXX Datasheet
631Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.5-inch TFT LCD Module
ALP237FAX SANYO-ALP237FAX Datasheet
674Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 1.8-inch TFT LCD Module
ALP239CCX SANYO-ALP239CCX Datasheet
646Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
ALP239CGX SANYO-ALP239CGX Datasheet
643Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
ALP239CXX SANYO-ALP239CXX Datasheet
641Kb / 8P
Low-Temperature Polysilicon 2.0-inch TFT LCD Module
ALP027XXX SANYO-ALP027XXX Datasheet
43Kb / 6P
Low-Temperature Polysilicon 0.33-inch TFT LCD Module
More results




Sanyo Semicon Device 에 대하여


Sanyo Semiconductor Device Corporation 또는 Sanyo Semicon 장치는 일본 전자 회사 인 Sanyo Electric Co., Ltd.의 자회사였습니다. Sanyo Semicon 장치는 다이오드, 트랜지스터 및 소비자 전자 장치, 자동차 및 산업 응용 분야를위한 기타 구성 요소를 포함한 반도체 장치의 제조업체였습니다. 이 회사는 1970 년에 설립되었으며 일본 오사카에 본사를 두었습니다.

Sanyo Semicon 장치는 고품질 제품과 고객의 요구를 충족시키기위한 노력으로 유명했습니다. 이 회사는 연구 개발에 중점을 두 었으며 반도체 산업을위한 새로운 기술 및 제품 개발에 참여했습니다. Sanyo Semicon 장치의 제품은 다양한 응용 분야에서 널리 사용되었으며 전자 산업의 성장을 지원하는 데 도움이되었습니다.

2010 년에 Sanyo Electric은 세계적인 전자 회사 인 Panasonic Corporation에서 인수했습니다. 결과적으로 Sanyo Semicon 장치는 Panasonic의 자회사가되었으며 반도체 사업에 통합되었습니다. 이번 인수로 Panasonic은 반도체 시장에서 제품 포트폴리오 및 제품을 확장하고 전자 산업에서의 위치를 ​​더욱 강화할 수있었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com