전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LC86E4448 데이터시트 (PDF) - Sanyo Semicon Device

LC86E4448 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
부품명 LC86E4448
다운로드  LC86E4448 다운로드
파일 크기   360.78 Kbytes
페이지   20 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 UVEPROM built-in 8-Bit Single Chip Microcontroller????

LC86E4448 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LC86E4448 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

부품명 LC86E4448
다운로드  LC86E4448 Click to download

파일 크기   360.78 Kbytes
페이지   20 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 UVEPROM built-in 8-Bit Single Chip Microcontroller????

LC86E4448 데이터시트 (HTML) - Sanyo Semicon Device


LC86E4448 제품 세부 정보

Overview
The LC86E4448 is a CMOS 8-bit single chip microcontroller with UVEPROM for the LC864400 series.
This microcontroller has the function and pin description of the LC864400 series mask ROM version, and the 48K-byte EPROM. The program data is rewritable. It is suitable for developing programs.

Features
(1) Option switching by EPROM data
The option function of the LC864400 series can be specified by the EPROM data.
The functions of the trial pieces can be evaluated using mass production board.
(2) Internal EPROM capacity : 49152 bytes (for Program)
                                               : 8192 x 12-bit (for Character data)
(3) Internal RAM capacity : 384 bytes
   The LC86E4448 contains 49152-byte EPROM and 386-byte RAM, each size is the maximum    capacity of the LC864400
   mask-ROM series. Be careful of ROM size.
(4) Operating supply voltage : 4.5 V to 5.5 V
(5) Instruction cycle time : 0.99 µs to 366 µs
(6) Operating temperature : +10°C to +40°C
(7) The pin compatible with the LC864400 series mask ROM devices
(8) Applicable mask ROM version : LC864448/LC864444/LC864440/LC864436/LC864432
                                                         LC864428/LC864424/LC864420
(9) Factory shipment : DIC64S




유사한 부품 번호 - LC86E4448

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
LC86E4332 SANYO-LC86E4332 Datasheet
337Kb / 19P
8-Bit Single Chip Microcontroller????
LC86E4564 SANYO-LC86E4564 Datasheet
340Kb / 19P
8-Bit Single-Chip Microcontroller????
More results


유사한 설명 - LC86E4448

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
LC65E1104 SANYO-LC65E1104 Datasheet
265Kb / 19P
On-Chip UVEPROM 4-Bit Single-Chip Microcontroller
LC86E5632 SANYO-LC86E5632 Datasheet
670Kb / 21P
8-Bit Single Chip Microcontroller with the One-Time Programmable UVEPROM
LC86E6449 SANYO-LC86E6449 Datasheet
634Kb / 22P
8-Bit Single Chip Microcontroller with the UVEPROM
LC86E6548 SANYO-LC86E6548 Datasheet
631Kb / 21P
8-Bit Single Chip Microcontroller with the UVEPROM
LC86E6560 SANYO-LC86E6560 Datasheet
632Kb / 21P
8-Bit Single Chip Microcontroller with the UVEPROM
LC86E7148 SANYO-LC86E7148 Datasheet
637Kb / 20P
8-Bit Single Chip Microcontroller with the UVEPROM
LC86E7248 SANYO-LC86E7248 Datasheet
622Kb / 19P
8-Bit Single Chip Microcontroller with the UVEPROM
LC86P4332 SANYO-LC86P4332 Datasheet
353Kb / 19P
One-time PROM built-in 8-Bit Single Chip Microcontroller???????
LC86P4564 SANYO-LC86P4564 Datasheet
356Kb / 20P
One-time PROM built-in 8-Bit Single Chip Microcontroller?????????
LC86P7248 SANYO-LC86P7248 Datasheet
651Kb / 20P
8-Bit Single-Chip Microcontroller with the One-Time Programmable PROM Built in
More results




Sanyo Semicon Device 에 대하여


Sanyo Semiconductor Device Corporation 또는 Sanyo Semicon 장치는 일본 전자 회사 인 Sanyo Electric Co., Ltd.의 자회사였습니다. Sanyo Semicon 장치는 다이오드, 트랜지스터 및 소비자 전자 장치, 자동차 및 산업 응용 분야를위한 기타 구성 요소를 포함한 반도체 장치의 제조업체였습니다. 이 회사는 1970 년에 설립되었으며 일본 오사카에 본사를 두었습니다.

Sanyo Semicon 장치는 고품질 제품과 고객의 요구를 충족시키기위한 노력으로 유명했습니다. 이 회사는 연구 개발에 중점을 두 었으며 반도체 산업을위한 새로운 기술 및 제품 개발에 참여했습니다. Sanyo Semicon 장치의 제품은 다양한 응용 분야에서 널리 사용되었으며 전자 산업의 성장을 지원하는 데 도움이되었습니다.

2010 년에 Sanyo Electric은 세계적인 전자 회사 인 Panasonic Corporation에서 인수했습니다. 결과적으로 Sanyo Semicon 장치는 Panasonic의 자회사가되었으며 반도체 사업에 통합되었습니다. 이번 인수로 Panasonic은 반도체 시장에서 제품 포트폴리오 및 제품을 확장하고 전자 산업에서의 위치를 ​​더욱 강화할 수있었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com