전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

CPH6539 데이터시트 (PDF) - Sanyo Semicon Device

CPH6539 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
부품명 CPH6539
다운로드  CPH6539 다운로드
파일 크기   366.32 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications

CPH6539 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
CPH6539 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

부품명 CPH6539
다운로드  CPH6539 Click to download

파일 크기   366.32 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
상세설명 NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications

CPH6539 데이터시트 (HTML) - Sanyo Semicon Device


CPH6539 제품 세부 정보

NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor

Features
• Small-sized package with two NPN transistors (CPH3215 equivalency) contained in one package
• VCEO=30V, IC=1.5A
• Low Collector-to-Emitter Saturation Voltage VCE(sat)=0.16V(typ.)@IC=0.75A
• High-speed switching tf=30ns(typ.)@IC=0.75A




유사한 부품 번호 - CPH6539

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ON Semiconductor
CPH6539 ONSEMI-CPH6539 Datasheet
556Kb / 6P
Bipolar Transistor 30V, 1.5A, Low VCE(sat) NPN Dual CPH6
August, 2013
CPH6539-TL-H ONSEMI-CPH6539-TL-H Datasheet
556Kb / 6P
Bipolar Transistor 30V, 1.5A, Low VCE(sat) NPN Dual CPH6
August, 2013
More results


유사한 설명 - CPH6539

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
2SC6013 SANYO-2SC6013 Datasheet
42Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
2SC6015 SANYO-2SC6015 Datasheet
42Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
2SC6016 SANYO-2SC6016 Datasheet
42Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
2SC6022 SANYO-2SC6022 Datasheet
44Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
CPH3235 SANYO-CPH3235 Datasheet
38Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
CPH3236 SANYO-CPH3236 Datasheet
36Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
CPH3237 SANYO-CPH3237 Datasheet
36Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
MCH3217 SANYO-MCH3217 Datasheet
38Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
MCH3218 SANYO-MCH3218 Datasheet
37Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
MCH3222 SANYO-MCH3222 Datasheet
39Kb / 4P
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor DC / DC Converter Applications
More results




Sanyo Semicon Device 에 대하여


Sanyo Semiconductor Device Corporation 또는 Sanyo Semicon 장치는 일본 전자 회사 인 Sanyo Electric Co., Ltd.의 자회사였습니다. Sanyo Semicon 장치는 다이오드, 트랜지스터 및 소비자 전자 장치, 자동차 및 산업 응용 분야를위한 기타 구성 요소를 포함한 반도체 장치의 제조업체였습니다. 이 회사는 1970 년에 설립되었으며 일본 오사카에 본사를 두었습니다.

Sanyo Semicon 장치는 고품질 제품과 고객의 요구를 충족시키기위한 노력으로 유명했습니다. 이 회사는 연구 개발에 중점을 두 었으며 반도체 산업을위한 새로운 기술 및 제품 개발에 참여했습니다. Sanyo Semicon 장치의 제품은 다양한 응용 분야에서 널리 사용되었으며 전자 산업의 성장을 지원하는 데 도움이되었습니다.

2010 년에 Sanyo Electric은 세계적인 전자 회사 인 Panasonic Corporation에서 인수했습니다. 결과적으로 Sanyo Semicon 장치는 Panasonic의 자회사가되었으며 반도체 사업에 통합되었습니다. 이번 인수로 Panasonic은 반도체 시장에서 제품 포트폴리오 및 제품을 확장하고 전자 산업에서의 위치를 ​​더욱 강화할 수있었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com