전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HMC220AMS8 데이터시트 (PDF) - Hittite Microwave Corporation

HMC220AMS8 Datasheet PDF - Hittite Microwave Corporation
부품명 HMC220AMS8
다운로드  HMC220AMS8 다운로드
파일 크기   612.73 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
홈페이지  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation
상세설명 GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 5 - 12 GHz

HMC220AMS8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
HMC220AMS8 Datasheet PDF - Hittite Microwave Corporation

부품명 HMC220AMS8
다운로드  HMC220AMS8 Click to download

파일 크기   612.73 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
홈페이지  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation
상세설명 GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 5 - 12 GHz

HMC220AMS8 데이터시트 (HTML) - Hittite Microwave Corporation




유사한 부품 번호 - HMC220AMS8

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Analog Devices
HMC220B AD-HMC220B Datasheet
799Kb / 18P
5 GHz to 12 GHz GaAs, MMIC, Fundamental Mixer
10/2019-Rev. B to Rev. C
HMC220BMS8GE AD-HMC220BMS8GE Datasheet
799Kb / 18P
5 GHz to 12 GHz GaAs, MMIC, Fundamental Mixer
10/2019-Rev. B to Rev. C
HMC220BMS8GETR AD-HMC220BMS8GETR Datasheet
799Kb / 18P
5 GHz to 12 GHz GaAs, MMIC, Fundamental Mixer
10/2019-Rev. B to Rev. C
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC220MS8 HITTITE-HMC220MS8 Datasheet
221Kb / 6P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 5 - 12 GHz
HMC220MS8 HITTITE-HMC220MS8 Datasheet
279Kb / 6P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 5 - 12 GHz
More results


유사한 설명 - HMC220AMS8

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC142C8 HITTITE-HMC142C8 Datasheet
143Kb / 4P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 6 - 15 GHz
HMC218MS8 HITTITE-HMC218MS8 Datasheet
183Kb / 6P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 4.5 - 6 GHz
HMC220MS8 HITTITE-HMC220MS8 Datasheet
221Kb / 6P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 5 - 12 GHz
HMC128G8 HITTITE-HMC128G8 Datasheet
117Kb / 4P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 1.8 - 5 GHz
HMC128G8 HITTITE-HMC128G8_06 Datasheet
144Kb / 4P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 1.8 - 5 GHz
HMC141C8 HITTITE-HMC141C8_06 Datasheet
187Kb / 4P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 6 - 15 GHz
HMC170C8 HITTITE-HMC170C8_06 Datasheet
180Kb / 4P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 2.5 - 4 GHz
HMC171C8 HITTITE-HMC171C8_06 Datasheet
174Kb / 4P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 7 - 10 GHz
HMC220MS8 HITTITE-HMC220MS8_06 Datasheet
279Kb / 6P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 5 - 12 GHz
HMC208AMS8 HITTITE-HMC208AMS8 Datasheet
639Kb / 6P
GaAs MMIC SMT DOUBLEBALANCED MIXER, 0.7 - 2.0 GHz
More results




Hittite Microwave Corporation 에 대하여


Hittite Microwave Corporation은 무선 주파수(RF), 마이크로웨이브 및 밀리미터파 애플리케이션을 위한 고성능 집적 회로(IC), 모듈 및 하위 시스템을 설계하고 제조한 반도체 회사입니다. 이 회사는 1985년에 설립되었으며 매사추세츠 주 첼름스포드에 본사를 두고 있습니다.

Hittite Microwave의 제품은 셀룰러 인프라, 테스트 및 측정 장비, 군사 및 항공 우주, 광대역 및 광섬유를 포함한 다양한 응용 분야에 사용되었습니다. 이 회사의 제품 포트폴리오에는 증폭기, 믹서, 스위치, 감쇠기, 합성기 및 기타 RF 및 마이크로웨이브 부품이 포함되었습니다.

2014년에 신호 처리 및 아날로그 기술을 전문으로 하는 선도적인 반도체 회사인 Analog Devices, Inc.(ADI)는 약 24억 5천만 달러에 Hittite Microwave Corporation을 인수했습니다. 인수 후 Hittite Microwave는 ADI의 RF 및 Microwave 사업부의 일부가 되었습니다.

현재 Analog Devices, Inc.는 Hittite Microwave Corporation 인수를 통해 얻은 전문성과 기술을 활용하여 광범위한 응용 분야를 위한 고성능 RF 및 마이크로웨이브 제품과 솔루션을 지속적으로 제공하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com