전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1004DCR 데이터시트 (PDF) - Naina Semiconductor ltd.

1004DCR Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.
부품명 1004DCR
다운로드  1004DCR 다운로드
파일 크기   144.49 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
홈페이지  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
상세설명 Phase Control Thyristors (Capsule Type)

1004DCR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1004DCR Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.

부품명 1004DCR
다운로드  1004DCR Click to download

파일 크기   144.49 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
홈페이지  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
상세설명 Phase Control Thyristors (Capsule Type)

1004DCR 데이터시트 (HTML) - Naina Semiconductor ltd.


1004DCR 제품 세부 정보

Features
• Metal case with ceramic insulator
• High current rating
• Bifacial cooled
• Center gate trigger

Applications
• DC motor controls
• AC controllers
• DC power supplies




유사한 부품 번호 - 1004DCR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Naina Semiconductor ltd...
1004DCR NAINA-1004DCR_17 Datasheet
152Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 1000A
More results


유사한 설명 - 1004DCR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A5N:1000.22H AEGIS-A5N:1000.22H Datasheet
333Kb / 4P
Phase Control Thyristors
logo
Naina Semiconductor ltd...
504DCR NAINA-504DCR Datasheet
126Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Capsule Type)
604DCR NAINA-604DCR Datasheet
127Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Capsule Type)
804DCR NAINA-804DCR Datasheet
134Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Capsule Type)
25NT NAINA-25NT_17 Datasheet
149Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Stud Type), 25A
150NT NAINA-150NT_17 Datasheet
109Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Stud Type), 150A
504DCR NAINA-504DCR_17 Datasheet
120Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 500A
604DCR NAINA-604DCR_17 Datasheet
121Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 600A
804DCR NAINA-804DCR_17 Datasheet
129Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 800A
1004DCR NAINA-1004DCR_17 Datasheet
152Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 1000A
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com