전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MHW6205-6A 데이터시트 (PDF) - Motorola, Inc

MHW6205-6A Datasheet PDF - Motorola, Inc
부품명 MHW6205-6A
다운로드  MHW6205-6A 다운로드
파일 크기   73.56 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  MOTOROLA [Motorola, Inc]
홈페이지  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
상세설명 High Ouput Doubler 600 MHz CATV Amplifier

MHW6205-6A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MHW6205-6A Datasheet PDF - Motorola, Inc

부품명 MHW6205-6A
다운로드  MHW6205-6A Click to download

파일 크기   73.56 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  MOTOROLA [Motorola, Inc]
홈페이지  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
상세설명 High Ouput Doubler 600 MHz CATV Amplifier

MHW6205-6A 데이터시트 (HTML) - Motorola, Inc


MHW6205-6A 제품 세부 정보

The RF Line
High Ouput Doubler 600 MHz CATV Amplifier

• 24 V Supply Voltage
• Specified for 87–Channel Performance
• 6th Generation Die Technology
• Improvement in Distortion Over Conventional Hybrids
• Allows Higher Output Level Operation
• All Gold Metallization
• 7 GHz fT Ion–Implanted Transistors




유사한 부품 번호 - MHW6205-6A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Motorola, Inc
MHW6222 MOTOROLA-MHW6222 Datasheet
55Kb / 2P
550 MHz CATV Amplifier
MHW6272 MOTOROLA-MHW6272 Datasheet
60Kb / 2P
77-Channel(550 MHz) CATV Line Extender Amplifier
More results


유사한 설명 - MHW6205-6A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Motorola, Inc
MHW5185B MOTOROLA-MHW5185B Datasheet
55Kb / 4P
High Ouput Doubler 450/550 MHz CATV Amplifier Modules
MHW6182-6 MOTOROLA-MHW6182-6 Datasheet
59Kb / 2P
600 MHz CATV Amplifier Module
MHW6185-6A MOTOROLA-MHW6185-6A Datasheet
74Kb / 2P
High Ouput Doubler 600 MHz CATV Amplifier Modules
MHW7185A MOTOROLA-MHW7185A Datasheet
62Kb / 2P
High Ouput Power Doubler 750 MHz CATV Amplifier
MHW7185C MOTOROLA-MHW7185C Datasheet
54Kb / 2P
High Ouput Power Doubler 750 MHz CATV Amplifier
MHW7185CR MOTOROLA-MHW7185CR Datasheet
54Kb / 2P
High Ouput Mirror Power Doubler 750 MHz CATV Amplifier
MHW7205C MOTOROLA-MHW7205C Datasheet
54Kb / 2P
High Ouput Power Doubler 750 MHz CATV Amplifier
logo
Skyworks Solutions Inc.
ACA2429 SKYWORKS-ACA2429 Datasheet
680Kb / 11P
1218 MHz High-Output GaN CATV Power-Doubler Amplifier
ACA2431 SKYWORKS-ACA2431 Datasheet
1Mb / 11P
1218 MHz High-Output GaN CATV Power-Doubler Amplifier
ACA4788 SKYWORKS-ACA4788 Datasheet
206Kb / 2P
1218 MHz High-Output GaN CATV Power-Doubler Amplifier
More results




Motorola, Inc 에 대하여


Motorola, Inc.는 1928 년에 설립 된 미국 다국적 통신 회사였습니다. 일리노이 주 샴 버그에 본사를두고 휴대 전화, 통신 장비 및 반도체의 가장 큰 공급 업체 중 하나였습니다. Motorola는 역사를 통해 세계 최초의 상업적으로 이용 가능한 휴대 전화, Dynatac 및 세계 최초의 양방향 호출기 인 Pageboy의 개발을 포함하여 통신 분야의 혁신으로 유명했습니다.

2011 년 Motorola는 Motorola Mobility와 Motorola Solutions의 두 회사로 나뉘 었습니다. Motorola Mobility는 나중에 2012 년 Google에 의해 인수되었으며 현재 Lenovo의 자회사입니다. Motorola Solutions는 공공 안전 및 상업 및 산업 커뮤니케이션 솔루션에 중점을 둡니다. 이 회사는 양방향 라디오, 모바일 컴퓨팅 장치 및 네트워크 인프라 장비를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

모토로라는 휴대폰 산업의 개척자 중 한 명이며 혁신과 기술 발전의 풍부한 역사를 가지고 있습니다. 이 회사의 유산은 자회사를 통해 계속되고 있으며 기술과 제품은 전 세계적으로 계속 사용되고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com