전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SMJE-2V08W1P3 데이터시트 (PDF) - Seoul Semiconductor

SMJE-2V08W1P3 Datasheet PDF - Seoul Semiconductor
부품명 SMJE-2V08W1P3_13
다운로드  SMJE-2V08W1P3 다운로드
파일 크기   735.04 Kbytes
페이지   21 Pages
제조업체  SEOUL [Seoul Semiconductor]
홈페이지  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor
상세설명 Acrich2 - 120V 8.5W Bulb Connects directly to AC line voltage

SMJE-2V08W1P3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
SMJE-2V08W1P3 Datasheet PDF - Seoul Semiconductor

부품명 SMJE-2V08W1P3_13
다운로드  SMJE-2V08W1P3 Click to download

파일 크기   735.04 Kbytes
페이지   21 Pages
제조업체  SEOUL [Seoul Semiconductor]
홈페이지  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor
상세설명 Acrich2 - 120V 8.5W Bulb Connects directly to AC line voltage

SMJE-2V08W1P3 데이터시트 (HTML) - Seoul Semiconductor




유사한 부품 번호 - SMJE-2V08W1P3_13

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Seoul Semiconductor
SMJE-2V08W1P3 SEOUL-SMJE-2V08W1P3 Datasheet
688Kb / 17P
Acrich2 series designed for AC drive(or operation)...
More results


유사한 설명 - SMJE-2V08W1P3_13

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Seoul Semiconductor
SMJE-2V12W1P3 SEOUL-SMJE-2V12W1P3_13 Datasheet
769Kb / 19P
Acrich2 -120V 13W Bulb Connects directly to AC line voltage
SMJE-3V08W1P3 SEOUL-SMJE-3V08W1P3_13 Datasheet
751Kb / 21P
Acrich2 - 220V 8.7W Bulb Connects directly to AC line voltage
SMJE-3V12W1P3 SEOUL-SMJE-3V12W1P3 Datasheet
770Kb / 19P
Acrich2 - 220V 13W Bulb Connects directly to AC line voltage
SMJD-XC16W4PD SEOUL-SMJD-XC16W4PD Datasheet
1Mb / 25P
Connects directly to AC line voltage
SMJD-XD12W4P3 SEOUL-SMJD-XD12W4P3 Datasheet
1Mb / 23P
Connects directly to AC line voltage
SMJD-XD12W4PD SEOUL-SMJD-XD12W4PD Datasheet
1Mb / 25P
Connects directly to AC line voltage
SMJD-XD16W4P3 SEOUL-SMJD-XD16W4P3 Datasheet
1Mb / 25P
Connects directly to AC line voltage
SMJD-XD16W4PD SEOUL-SMJD-XD16W4PD Datasheet
1Mb / 25P
Connects directly to AC line voltage
SMJD-XH16W4PD SEOUL-SMJD-XH16W4PD Datasheet
1Mb / 28P
Connects directly to AC line voltage
SMJF-2D16W4PD SEOUL-SMJF-2D16W4PD Datasheet
1,019Kb / 24P
Connects directly to AC line voltage
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com