전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SMBJ5.0A-TR 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

SMBJ5.0A-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 SMBJ5.0A-TR
다운로드  SMBJ5.0A-TR 다운로드
파일 크기   133.63 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Transil

SMBJ5.0A-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
SMBJ5.0A-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 SMBJ5.0A-TR
다운로드  SMBJ5.0A-TR Click to download

파일 크기   133.63 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Transil

SMBJ5.0A-TR 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


SMBJ5.0A-TR 제품 세부 정보

Description
The SMBJ Transil series has been designed to protect sensitive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2, and MIL STD 883, method 3015, and electrical over stress according to IEC 61000-4-4 and 5. These devices are more generally used against surges below 600 W (10/1000 μs).
   
Features
• Peak pulse power:
    - 600 W (10/1000 μs)
    - 4 kW (8/20 μs)
• Stand-off voltage range: from 5 V to 188 V
• Unidirectional and bidirectional types
• Low leakage current:
    - 0.2 μA at 25 °C
    - 1 μA at 85 °C
• Operating Tj max: 150 °C
• High power capability at Tj max:
    - 515 W (10/1000 μs)
• JEDEC registered package outline
   
Complies with the following standards
• IEC 61000-4-2 level 4:
    - 15 kV (air discharge)
    - 8 kV (contact discharge)
• IEC 61000-4-5
• MIL STD 883G, method 3015-7: class 3B:
   - 25 kV HBM (human body model)
• Resin meets UL 94, V0
• MIL-STD-750, method 2026 soldererability
• EIA STD RS-481 and IEC 60286-3 packing
• IPC 7531 footprint
   




유사한 부품 번호 - SMBJ5.0A-TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
82Kb / 6P
TRANSILTM
Jan-1998
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
158Kb / 6P
TRANSILTM
Oct-2001
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
133Kb / 10P
Transil
20-Oct-2010
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
131Kb / 10P
Transil?
20-Oct-2010
More results


유사한 설명 - SMBJ5.0A-TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
SM4T6V8 STMICROELECTRONICS-SM4T6V8 Datasheet
126Kb / 7P
TRANSIL
Nov-1992
ESDA14V2BP6 STMICROELECTRONICS-ESDA14V2BP6 Datasheet
32Kb / 5P
TRANSIL?
Mar-2003
P6KE6V8A STMICROELECTRONICS-P6KE6V8A_04 Datasheet
96Kb / 6P
TRANSIL
Oct-2004
SM2T STMICROELECTRONICS-SM2T_05 Datasheet
54Kb / 6P
TRANSIL?
14-Jan-2005
SMAJ STMICROELECTRONICS-SMAJ Datasheet
152Kb / 6P
TRANSIL
10-Feb-2006
SM6T56CA STMICROELECTRONICS-SM6T56CA Datasheet
125Kb / 10P
Transil
20-Oct-2010
15KE250CA STMICROELECTRONICS-15KE250CA Datasheet
142Kb / 10P
Transil
12-Mar-2012
BZW04-13 STMICROELECTRONICS-BZW04-13 Datasheet
124Kb / 6P
TRANSIL
Feb-2003
BZW06-28B STMICROELECTRONICS-BZW06-28B Datasheet
176Kb / 6P
TRANSIL
Feb-2003
SMCJ STMICROELECTRONICS-SMCJ Datasheet
129Kb / 10P
Transil?
12-Jul-2010
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.