전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BTA12-600SWRG 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

BTA12-600SWRG Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 BTA12-600SWRG
다운로드  BTA12-600SWRG 다운로드
파일 크기   140.75 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 12 A Snubberless™ logic level and standard triacs

BTA12-600SWRG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BTA12-600SWRG Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 BTA12-600SWRG
다운로드  BTA12-600SWRG Click to download

파일 크기   140.75 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 12 A Snubberless™ logic level and standard triacs

BTA12-600SWRG 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


BTA12-600SWRG 제품 세부 정보

Description
Available either in through-hole or surface-moun packages, the BTA12, BTB12 and T12xx triac series is suitable for general purpose mains power AC switching.

Features
■ Medium current triac
■ Low thermal resistance with clip bonding
■ Low thermal resistance insulation ceramic for insulated BTA
■ High commutation (4Q) or very high commutation (3Q) capability
■ BTA series UL1557 certified (File ref: 81734)
■ Packages are RoHS ( 2002/95/EC) compliant

Applications
    ON/OFF or phase angle function in applications such as static relays, light dimmers and appliance motors speed controllers.
    The snubberless versions (BTA/BTB...W and T12 series) are especially recommended for use on inductive loads, because of their high commutation performances. The BTA series provides an insulated tab (rated at 2500 V RMS).




유사한 부품 번호 - BTA12-600SWRG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
BTA12-600SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-600SWRG Datasheet
116Kb / 7P
12A TRIACS
Sep-2002
BTA12-600SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-600SWRG Datasheet
236Kb / 16P
12 A Snubberless™, logic level and standard Triacs
07-Feb-2019
logo
Guangdong Youtai Semico...
BTA12-600SWRG UMW-BTA12-600SWRG Datasheet
848Kb / 7P
vacuum cleaners, power tools and other motor speed controllers; solid state relays
More results


유사한 설명 - BTA12-600SWRG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
BTA12 STMICROELECTRONICS-BTA12_07 Datasheet
138Kb / 12P
12 A Snubberless, logic level and standard triacs
28-Sep-2007
BTA12-700BRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700BRG Datasheet
140Kb / 12P
12 A Snubberless™ logic level and standard triacs
28-Sep-2007
T1210T-6I STMICROELECTRONICS-T1210T-6I Datasheet
152Kb / 9P
Entry level Snubberless™, logic level and standard 12 A TRIACs
23-Mar-2009
BTA12-700SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700SWRG Datasheet
140Kb / 12P
12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
28-Sep-2007
T1220T-6I STMICROELECTRONICS-T1220T-6I Datasheet
152Kb / 9P
Snubberless, logic level and standard 12 A Triacs
18-Jan-2010
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BTA12 NJSEMI-BTA12 Datasheet
185Kb / 5P
12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
logo
STMicroelectronics
T1235-600R STMICROELECTRONICS-T1235-600R Datasheet
140Kb / 12P
12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
28-Sep-2007
T12T STMICROELECTRONICS-T12T Datasheet
193Kb / 8P
Snubberless™ logic level and standard 12 A Triacs
16-Sep-2013
BTA12 STMICROELECTRONICS-BTA12_V01 Datasheet
236Kb / 16P
12 A Snubberless™, logic level and standard Triacs
07-Feb-2019
BTA08 STMICROELECTRONICS-BTA08_V01 Datasheet
274Kb / 21P
Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs
09-Aug-2018
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.