전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

ADG5433 데이터시트 (PDF) - Analog Devices

ADG5433 Datasheet PDF - Analog Devices
부품명 ADG5433
다운로드  ADG5433 다운로드
파일 크기   425.5 Kbytes
페이지   24 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches

ADG5433 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
ADG5433 Datasheet PDF - Analog Devices

부품명 ADG5433
다운로드  ADG5433 Click to download

파일 크기   425.5 Kbytes
페이지   24 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches

ADG5433 데이터시트 (HTML) - Analog Devices


ADG5433 제품 세부 정보

GENERAL DESCRIPTION
The ADG5433 and ADG5434 are monolithic industrial CMOS analog switches comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.

FEATURES
   Latch-up proof
   Human body model (HBM) ESD rating: 8 kV
   Low on resistance (13.5 Ω)
   ±9 V to ±22 V dual-supply operation
   9 V to 40 V single-supply operation
   48 V supply maximum ratings
   Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12 V, and +36 V
   VSS to VDD analog signal range

APPLICATIONS
   Relay replacement
   Automatic test equipment
   Data acquisition
   Instrumentation
   Avionics
   Audio and video switching
   Communication systems




유사한 부품 번호 - ADG5433

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Analog Devices
ADG5433 AD-ADG5433 Datasheet
378Kb / 24P
High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches
REV. B
ADG5433BCPZ-REEL7 AD-ADG5433BCPZ-REEL7 Datasheet
378Kb / 24P
High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches
REV. B
ADG5433BRUZ AD-ADG5433BRUZ Datasheet
378Kb / 24P
High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches
REV. B
ADG5433BRUZ-REEL7 AD-ADG5433BRUZ-REEL7 Datasheet
378Kb / 24P
High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches
REV. B
ADG5433W AD-ADG5433W Datasheet
385Kb / 20P
High Voltage, Latch-Up Proof, Triple SPDT Switches
Apr-2013
More results


유사한 설명 - ADG5433

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Analog Devices
ADG5412 AD-ADG5412 Datasheet
314Kb / 20P
High Voltage Latch-Up Proof, Quad SPST Switches
REV. 0
ADG5436 AD-ADG5436 Datasheet
306Kb / 20P
High Voltage Latch-Up Proof, Dual SPDT Switches
REV. 0
ADG5212 AD-ADG5212 Datasheet
339Kb / 20P
High Voltage Latch-Up Proof, Quad SPST Switches 0.07 pC charge injection
REV. 0
ADG5233 AD-ADG5233 Datasheet
360Kb / 24P
High Voltage Latch-Up Proof
REV. A
ADG5412 AD-ADG5412_11 Datasheet
340Kb / 20P
High Voltage Latch-Up Proof, Quad SPST Switches
REV. A
ADG5433 AD-ADG5433 Datasheet
378Kb / 24P
High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches
REV. B
ADG5436 AD-ADG5436_11 Datasheet
394Kb / 20P
High Voltage Latch-Up Proof, Dual SPDT Switches
REV. A
ADG5421 AD-ADG5421 Datasheet
386Kb / 20P
High Voltage Latch-Up Proof, Dual SPST Switches
REV. 0
ADG5419 AD-ADG5419 Datasheet
309Kb / 19P
High Voltage Latch-Up Proof, Single SPDT Switch
REV. A
ADG5433W AD-ADG5433W Datasheet
385Kb / 20P
High Voltage, Latch-Up Proof, Triple SPDT Switches
Apr-2013
More results




Analog Devices 에 대하여


Alog Devices, Inc. (ADI)는 고성능 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC)를 설계, 개발 및 제조하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1965 년에 설립되었으며 매사추세츠 주 Norwood에 본사를두고 있습니다.
ADI는 항공 우주 및 방어, 자동차, 커뮤니케이션, 소비자, 산업, 의료 및 테스트 및 측정을 포함한 광범위한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사의 제품 포트폴리오에는 데이터 변환기, 앰프 및 비교기, 전원 관리 IC, 마이크로 컨트롤러, 센서 및 무선 주파수 (RF) 및 전자 레인지 구성 요소가 포함됩니다.
ADI는 혁신 및 고객 만족에 전념하고 있으며 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 솔루션을 자신의 요구를 충족시키기 위해 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
에너지 효율과 지속 가능성에 중점을 둔 ADI는 아날로그 및 혼합 신호 IC 산업의 리더이며 기술 발전을 주도하며 세계에서 가장 어려운 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com