전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

XOE53 데이터시트 (PDF) - EUROQUARTZ limited

XOE53 Datasheet PDF - EUROQUARTZ limited
부품명 XOE53
다운로드  XOE53 다운로드
파일 크기   173.33 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  EUROQUARTZ [EUROQUARTZ limited]
홈페이지  http://www.euroquartz.co.uk
Logo EUROQUARTZ - EUROQUARTZ limited
상세설명 5 x 3.2mm SMD Tight Tolerance Oscillator

XOE53 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
XOE53 Datasheet PDF - EUROQUARTZ limited

부품명 XOE53
다운로드  XOE53 Click to download

파일 크기   173.33 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  EUROQUARTZ [EUROQUARTZ limited]
홈페이지  http://www.euroquartz.co.uk
Logo EUROQUARTZ - EUROQUARTZ limited
상세설명 5 x 3.2mm SMD Tight Tolerance Oscillator

XOE53 데이터시트 (HTML) - EUROQUARTZ limited




유사한 부품 번호 - XOE53

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
EUROQUARTZ limited
XOE32 EUROQUARTZ-XOE32 Datasheet
165Kb / 1P
3.2 x 2.5mm SMD Tight Tolerance Oscillator
XOE91 EUROQUARTZ-XOE91 Datasheet
172Kb / 1P
7 x 5mm SMD Tight Tolerance Oscillator
More results


유사한 설명 - XOE53

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fox Electronics
FXO-HC52 FOX-FXO-HC52 Datasheet
341Kb / 15P
HCMOS 5 x 3.2mm 2.5V Oscillator
FXO-HC53 FOX-FXO-HC53 Datasheet
364Kb / 15P
HCMOS 5 x 3.2mm 3.3V Oscillator
FXO-PC53 FOX-FXO-PC53 Datasheet
329Kb / 15P
LVPECL 5 x 3.2mm 3.3V Oscillator
logo
EUROQUARTZ limited
HSR53 EUROQUARTZ-HSR53 Datasheet
110Kb / 1P
5 x 3.2mm SMD Sine Wave Clock Oscillator
XOK53 EUROQUARTZ-XOK53 Datasheet
238Kb / 1P
5 x 3.2mm SMD Low Power Consumption Clock Oscillator
logo
Connor-Winfield Corpora...
HC56R8 CONNOR-WINFIELD-HC56R8 Datasheet
56Kb / 1P
TIGHT TOLERANCE HCMOS OSCILLATOR
logo
EUROQUARTZ limited
HJ53 EUROQUARTZ-HJ53 Datasheet
183Kb / 2P
5 x 3.2mm SMD Dual Frequency Oscillator
XOE32 EUROQUARTZ-XOE32 Datasheet
165Kb / 1P
3.2 x 2.5mm SMD Tight Tolerance Oscillator
XOE91 EUROQUARTZ-XOE91 Datasheet
172Kb / 1P
7 x 5mm SMD Tight Tolerance Oscillator
logo
Fox Electronics
FX5LSBBF120 FOX-FX5LSBBF120 Datasheet
921Kb / 15P
LVDS 5 x 3.2mm 3.3V Oscillator
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com