전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MB89898 데이터시트 (PDF) - fujitsu semiconductor

MB89898 Datasheet PDF - fujitsu semiconductor
부품명 MB89898
다운로드  MB89898 다운로드
파일 크기   683.45 Kbytes
페이지   51 Pages
제조업체  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
홈페이지  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor
상세설명 8-bit Proprietary Microcontroller

MB89898 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MB89898 Datasheet PDF - fujitsu semiconductor

부품명 MB89898
다운로드  MB89898 Click to download

파일 크기   683.45 Kbytes
페이지   51 Pages
제조업체  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
홈페이지  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor
상세설명 8-bit Proprietary Microcontroller

MB89898 데이터시트 (HTML) - fujitsu semiconductor


MB89898 제품 세부 정보

■ OUTLINE
The MB89890 series is a line of single-chip microcontrollers containing a great variety of peripheral functions such as dual clock control systems, 4-stage operating speed controller, DTMF signal generator, timer, PWM timer, serial interface, modem, A/D converter and external interrupt, as well as compact instruction set.

■ FEATURES
• F2MC-8L family CPU core
• Dual clock control system
• Maximum memory size: 64 Kbytes
• Minimum execution time: 0.5 µs at 8 MHz
• Interrupt processing time: 4.5 µs at 8 MHz
• I/O ports: max. 85 ports
• 21-bit time-base counter
• 8-bit PWM timer
• DTMF generator
• 8/16-bit timer
• 8-bit serial I/O
• Serial I/O with 1-byte buffer
• A/D converter
• Modem timer (pulse-width counter)
• Modem signal output
• External interrupt: 16 channels
• Power-on reset function
• Low-power consumption modes (subclock mode, watch mode, sleep mode, stop mode)
• CMOS technology




유사한 부품 번호 - MB89898

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
fujitsu semiconductor
MB89898 FUJITSU-MB89898 Datasheet
425Kb / 45P
8-bit Proprietary Microcontrollers
MB89898PF FUJITSU-MB89898PF Datasheet
425Kb / 45P
8-bit Proprietary Microcontrollers
More results


유사한 설명 - MB89898

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
fujitsu semiconductor
MB89181 FUJITSU-MB89181 Datasheet
321Kb / 50P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89673R FUJITSU-MB89673R Datasheet
795Kb / 59P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89821 FUJITSU-MB89821 Datasheet
573Kb / 43P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89875 FUJITSU-MB89875 Datasheet
734Kb / 51P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89913 FUJITSU-MB89913 Datasheet
673Kb / 53P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89923 FUJITSU-MB89923 Datasheet
669Kb / 46P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89160 FUJITSU-MB89160 Datasheet
845Kb / 53P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89F202 FUJITSU-MB89F202 Datasheet
427Kb / 44P
8-Bit Proprietary Microcontroller
MB89680 FUJITSU-MB89680 Datasheet
652Kb / 43P
8-bit Proprietary Microcontroller
MB89650AR FUJITSU-MB89650AR Datasheet
509Kb / 48P
8-bit Proprietary Microcontroller
More results




fujitsu semiconductor 에 대하여


Fujitsu Components Limited는 일본 다국적 ​​정보 기술 회사 인 Fujitsu Limited의 자회사입니다.
Fujitsu Components Limited는 전자 구성 요소 및 장치의 설계, 개발 및 제조에 중점을 둡니다.
이 회사는 데이터 저장 장치, 무선 통신 모듈 및 기타 전자 구성 요소를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
Fujitsu Components Limited는 아시아, 유럽 및 아메리카 전역의 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있습니다.
이 회사는 전자 산업의 고급 기술, 고품질 제품 및 혁신적인 솔루션으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com