전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

ECJ1VC2A150K 데이터시트 (PDF) - Panasonic Semiconductor

ECJ1VC2A150K Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
부품명 ECJ1VC2A150K
다운로드  ECJ1VC2A150K 다운로드
파일 크기   208.95 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
홈페이지  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
상세설명 Multilayer Ceramic Capacitors(100V, 200V Series)

ECJ1VC2A150K Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
ECJ1VC2A150K Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

부품명 ECJ1VC2A150K
다운로드  ECJ1VC2A150K Click to download

파일 크기   208.95 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
홈페이지  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
상세설명 Multilayer Ceramic Capacitors(100V, 200V Series)

ECJ1VC2A150K 데이터시트 (HTML) - Panasonic Semiconductor




유사한 부품 번호 - ECJ1VC2A150K

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Panasonic Semiconductor
ECJ1VC2A150 PANASONIC-ECJ1VC2A150 Datasheet
207Kb / 4P
Multilayer Ceramic Capacitors
ECJ1VC2A150 PANASONIC-ECJ1VC2A150 Datasheet
208Kb / 4P
Multilayer Ceramic Capacitors(100V, 200V Series)
ECJ1VC2A150V PANASONIC-ECJ1VC2A150V Datasheet
207Kb / 4P
Multilayer Ceramic Capacitors
More results


유사한 설명 - ECJ1VC2A150K

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Intersil Corporation
BYW51-100 INTERSIL-BYW51-100 Datasheet
25Kb / 3P
8A, 100V - 200V Ultrafast Dual Diodes
June 1995
logo
Harris Corporation
RURD410 HARRIS-RURD410 Datasheet
42Kb / 4P
4A, 100V - 200V Ultrafast Diodes
MUR3010PT HARRIS-MUR3010PT Datasheet
31Kb / 3P
15A, 100V - 200V Ultrafast Dual Diodes
logo
Panasonic Semiconductor
ECJ-2VC2A471J PANASONIC-ECJ-2VC2A471J Datasheet
207Kb / 4P
Multilayer Ceramic Capacitors (100V, 200V Series)
ECJ-4YB2A684K PANASONIC-ECJ-4YB2A684K Datasheet
207Kb / 4P
Multilayer Ceramic Capacitors(100V, 200V Series)
logo
Lumileds Lighting Compa...
LXV8-PW27-0014 LUMILEDS-LXV8-PW27-0014 Datasheet
1Mb / 23P
High Voltage (100V and 200V) LED
logo
Panasonic Semiconductor
ECJ-2VB2D471K PANASONIC-ECJ-2VB2D471K Datasheet
208Kb / 4P
Multilayer Ceramic Capacitors(100V, 200V Series)
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MUR3010PT NJSEMI-MUR3010PT Datasheet
80Kb / 2P
15A, 100V - 200V Ultrafast Dual Diodes
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSI10H100CW TSC-TSI10H100CW Datasheet
245Kb / 5P
10A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifiers
TSSD20L100SW TSC-TSSD20L100SW Datasheet
361Kb / 8P
20A, 100V - 200V Trench Schottky Rectifier
More results




Panasonic Semiconductor 에 대하여


Panasonic Semiconductor는 일본 전자 회사 인 Panasonic Corporation의 자회사입니다.
Panasonic Semiconductor는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 관리 IC 및 기타 전자 구성 요소를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사는 품질과 신뢰성에 중점을두고 있으며, 제품은 전력 관리, 조명 및 기타 응용 프로그램에 널리 사용됩니다.
Panasonic Semiconductor는 여러 국가에서 운영되고 있으며 아시아 태평양 지역의 전자 부품 공급 업체 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com