전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HD74ALVCH16820 데이터시트 (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74ALVCH16820 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
부품명 HD74ALVCH16820
다운로드  HD74ALVCH16820 다운로드
파일 크기   51.04 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
홈페이지  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
상세설명 3.3-V 10-bit Flip Flops with Dual Outputs

HD74ALVCH16820 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
HD74ALVCH16820 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

부품명 HD74ALVCH16820
다운로드  HD74ALVCH16820 Click to download

파일 크기   51.04 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
홈페이지  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
상세설명 3.3-V 10-bit Flip Flops with Dual Outputs

HD74ALVCH16820 데이터시트 (HTML) - Hitachi Semiconductor


HD74ALVCH16820 제품 세부 정보

Description
The flip flops of the HD74ALVCH16820 are edge triggered D-type flip flops. On the positive transition of the clock (CLK) input, the device provides true data at the Q outputs. A buffered output enable (OE) input can be used to place the ten outputs in either a normal logic state (high or low logic level) or a high impedance state. In the high impedance state, the outputs neither load nor drive the bus lines significantly.

Features
• VCC = 2.3 V to 3.6 V
• Typical VOL ground bounce < 0.8 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• Typical VOH undershoot > 2.0 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• High output current ±24 mA (@VCC = 3.0 V)
• Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup / pulldown resistors




유사한 부품 번호 - HD74ALVCH16820

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVCH16820 RENESAS-HD74ALVCH16820 Datasheet
2Mb / 12P
3.3-V 10-bit Flip Flops with Dual Outputs
More results


유사한 설명 - HD74ALVCH16820

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH162820 TI-SN74ALVCH162820 Datasheet
126Kb / 9P
3.3-V 10-BIT FLIP-FLOP WITH DUAL OUTPUTS AND 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16820 TI-SN74ALVCH16820 Datasheet
122Kb / 9P
3.3-V 10-BIT FLIP-FLOP WITH DUAL OUTPUTS AND 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH162721 HITACHI-HD74ALVCH162721 Datasheet
52Kb / 12P
3.3-V 20-bit Flip Flops with 3-state Outputs
HD74ALVCH162820 HITACHI-HD74ALVCH162820 Datasheet
51Kb / 12P
3.3-V 10-bit Flip Flops with Dual Outputs and 3-state Outputs
HD74ALVCH16721 HITACHI-HD74ALVCH16721 Datasheet
52Kb / 12P
3.3-V 20-bit Flip Flops with 3-state Outputs
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVCH16721 RENESAS-HD74ALVCH16721 Datasheet
241Kb / 12P
3.3-V 20-bit Flip Flops with 3-state Outputs
HD74ALVCH16820 RENESAS-HD74ALVCH16820 Datasheet
2Mb / 12P
3.3-V 10-bit Flip Flops with Dual Outputs
HD74ALVCH162721 RENESAS-HD74ALVCH162721 Datasheet
251Kb / 12P
3.3-V 20-bit Flip Flops with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH16820 TI1-SN74ALVCH16820_09 Datasheet
317Kb / 12P
3.3-V 10-BIT FLIP-FLOP WITH DUAL OUTPUTS AND 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162820 TI1-SN74ALVCH162820_15 Datasheet
437Kb / 13P
3.3-V 10-BIT FLIP-FLOP WITH DUAL OUTPUTS AND 3-STATE OUTPUTS
More results




Hitachi Semiconductor 에 대하여


Hitachi Semiconductor는 반도체의 설계 및 제조를 전문으로하는 일본 회사 인 Hitachi, Ltd.의 자회사입니다.
이 회사는 1970 년에 설립되었으며 일본 도쿄에 본사를두고 있습니다.
Hitachi Semiconductor는 메모리 제품, 마이크로 컨트롤러, 전력 관리 IC 및 기타 아날로그 및 디지털 반도체를 포함한 광범위한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 소비자 전자 제품, 자동차 시스템 및 산업 장비와 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Hitachi Semiconductor는 반도체 기술에 대한 전문 지식과 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 제품을 제공 할 수있는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 반도체 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com