전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HD74LV08A 데이터시트 (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74LV08A Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
부품명 HD74LV08A
다운로드  HD74LV08A 다운로드
파일 크기   51.9 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
홈페이지  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
상세설명 Quad. 2-input AND Gates

HD74LV08A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
HD74LV08A Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

부품명 HD74LV08A
다운로드  HD74LV08A Click to download

파일 크기   51.9 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
홈페이지  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
상세설명 Quad. 2-input AND Gates

HD74LV08A 데이터시트 (HTML) - Hitachi Semiconductor


HD74LV08A 제품 세부 정보

Description
The HD74LV08A has four two-input AND gates in a 14-pin package.
Low-voltage and high-speed operation is suitable for the battery-powered products (e.g., notebook computers), and the low-power consumption extends the battery life.

Features
• VCC = 2.0 V to 5.5 V operation
• All inputs VIH (Max.) = 5.5 V (@VCC = 0 V to 5.5 V)
• All outputs VO (Max.) = 5.5 V (@VCC = 0 V)
• Typical VOL ground bounce < 0.8 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• Typical VOH undershoot > 2.3 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• Output current ±6 mA (@VCC = 3.0 V to 3.6 V), ±12 mA (@VCC = 4.5 V to 5.5 V)




유사한 부품 번호 - HD74LV08A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV08A RENESAS-HD74LV08A Datasheet
65Kb / 8P
Quad. 2-input AND Gates
HD74LV08AFPEL RENESAS-HD74LV08AFPEL Datasheet
65Kb / 8P
Quad. 2-input AND Gates
HD74LV08AFPEL RENESAS-HD74LV08AFPEL Datasheet
89Kb / 10P
Quad. 2-input AND Gates
HD74LV08ARPEL RENESAS-HD74LV08ARPEL Datasheet
65Kb / 8P
Quad. 2-input AND Gates
HD74LV08ARPEL RENESAS-HD74LV08ARPEL Datasheet
89Kb / 10P
Quad. 2-input AND Gates
More results


유사한 설명 - HD74LV08A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
National Semiconductor ...
5408 NSC-5408 Datasheet
92Kb / 4P
Quad 2-Input AND Gates
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC08 HITACHI-HD74HC08 Datasheet
45Kb / 8P
Quad. 2-input AND Gates
HD74LVC08 HITACHI-HD74LVC08 Datasheet
35Kb / 7P
Quad. 2-input AND Gates
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS08N FAIRCHILD-DM74LS08N Datasheet
59Kb / 5P
Quad 2-Input AND Gates
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC08B RENESAS-RD74LVC08B Datasheet
69Kb / 8P
Quad. 2-input AND Gates
HD74LV08A RENESAS-HD74LV08A Datasheet
65Kb / 8P
Quad. 2-input AND Gates
HD74HC08 RENESAS-HD74HC08 Datasheet
91Kb / 7P
Quad. 2-input AND Gates
logo
Unisonic Technologies
U74HC08 UTC-U74HC08 Datasheet
151Kb / 5P
QUAD 2-INPUT AND GATES
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC08 RENESAS-HD74HC08_15 Datasheet
123Kb / 9P
Quad. 2-input AND Gates
logo
Unisonic Technologies
UCD4081B UTC-UCD4081B_15 Datasheet
168Kb / 5P
QUAD 2-INPUT AND GATES
More results




Hitachi Semiconductor 에 대하여


Hitachi Semiconductor는 반도체의 설계 및 제조를 전문으로하는 일본 회사 인 Hitachi, Ltd.의 자회사입니다.
이 회사는 1970 년에 설립되었으며 일본 도쿄에 본사를두고 있습니다.
Hitachi Semiconductor는 메모리 제품, 마이크로 컨트롤러, 전력 관리 IC 및 기타 아날로그 및 디지털 반도체를 포함한 광범위한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 소비자 전자 제품, 자동차 시스템 및 산업 장비와 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Hitachi Semiconductor는 반도체 기술에 대한 전문 지식과 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 제품을 제공 할 수있는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 반도체 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com