전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HI-1567 데이터시트 (PDF) - Holt Integrated Circuits

HI-1567 Datasheet PDF - Holt Integrated Circuits
부품명 HI-1567
다운로드  HI-1567 다운로드
파일 크기   216.99 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  HOLTIC [Holt Integrated Circuits]
홈페이지  http://www.holtic.com
Logo HOLTIC - Holt Integrated Circuits
상세설명 5V MONOLITHIC DUAL TRANSCEIVERS

HI-1567 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
HI-1567 Datasheet PDF - Holt Integrated Circuits

부품명 HI-1567
다운로드  HI-1567 Click to download

파일 크기   216.99 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  HOLTIC [Holt Integrated Circuits]
홈페이지  http://www.holtic.com
Logo HOLTIC - Holt Integrated Circuits
상세설명 5V MONOLITHIC DUAL TRANSCEIVERS

HI-1567 데이터시트 (HTML) - Holt Integrated Circuits


HI-1567 제품 세부 정보

DESCRIPTION

The HI-1567 and HI-1568 are low power CMOS dual transceivers designed to meet the requirements of

MIL-STD-1553 /1760 specifications. The transmitter section of each channel takes complementary CMOS / TTL digital input data and converts it to bi-phase Manchester encoded 1553 signals suitable for driving the bus isolation transformer. Separate transmitter inhibit control signals are provided for each transmitter.



FEATURES

Compliant to MIL-STD-1553A & B, MIL-STD-1760,ARINC 708A

CMOS technology for low standby power

Smallest footprint available in 44-pin plastic chip-scale package with integral heatsink

Less than 1.0W maximum power dissipation

Radiation tolerant

Also available in DIP and small outline (ESOIC) package options

Military processing options

Industry standard pin configurations




유사한 부품 번호 - HI-1567

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holt Integrated Circuit...
HI-1567CDI HOLTIC-HI-1567CDI Datasheet
106Kb / 9P
5V MONOLITHIC DUAL TRANSCEIVERS
HI-1567CDI HOLTIC-HI-1567CDI Datasheet
157Kb / 9P
5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1567CDI HOLTIC-HI-1567CDI Datasheet
85Kb / 10P
5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1567CDIM HOLTIC-HI-1567CDIM Datasheet
106Kb / 9P
5V MONOLITHIC DUAL TRANSCEIVERS
HI-1567CDIT HOLTIC-HI-1567CDIT Datasheet
106Kb / 9P
5V MONOLITHIC DUAL TRANSCEIVERS
More results


유사한 설명 - HI-1567

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holt Integrated Circuit...
HI-1565 HOLTIC-HI-1565 Datasheet
159Kb / 9P
5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1567 HOLTIC-HI-1567_03 Datasheet
106Kb / 9P
5V MONOLITHIC DUAL TRANSCEIVERS
HI-1567 HOLTIC-HI-1567_06 Datasheet
157Kb / 9P
5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1565 HOLTIC-HI-1565_09 Datasheet
97Kb / 10P
5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1567 HOLTIC-HI-1567_09 Datasheet
85Kb / 10P
5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1565 HOLTIC-HI-1565_13 Datasheet
88Kb / 10P
MIL-STD-1553 / 1760 5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1567 HOLTIC-HI-1567_13 Datasheet
83Kb / 10P
MIL-STD-1553 / 1760 5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1567 HOLTIC-HI-1567_16 Datasheet
83Kb / 11P
5V Monolithic Dual Transceivers
HI-1579 HOLTIC-HI-1579_16 Datasheet
84Kb / 11P
3.3V Monolithic Dual Transceivers
HI-1579A HOLTIC-HI-1579A Datasheet
69Kb / 9P
3.3V Monolithic Dual Transceivers
More results




Holt Integrated Circuits 에 대하여


Holt Integrated Circuits는 항공전자 및 군사 시장용 집적 회로(IC)를 설계 및 제조하는 반도체 회사입니다. 이 회사는 데이터 버스 통신 IC를 전문으로 하며 ARINC 429, MIL-STD-1553, ARINC 825(CAN), ARINC 717 및 기타 데이터 버스 프로토콜을 위한 광범위한 제품을 제공합니다.

Holt의 제품은 비행 관리 시스템, 엔진 제어 시스템 및 통신 장비를 포함하여 다양한 항공 전자 공학 및 군사 응용 분야에 사용됩니다. 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 견고하고 신뢰할 수 있는 제품으로 유명합니다.

이 회사는 1983년에 설립되었으며 미국 캘리포니아 미션 비에호에 본사가 있습니다. Holt는 연구 개발에 대한 강한 의지를 가지고 있으며 고객에게 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Holt는 표준 제품 외에도 특정 고객 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

전반적으로 Holt Integrated Circuits는 품질 및 고객 서비스에 대한 강력한 평판을 바탕으로 항공전자 및 군사 시장용 데이터 버스 통신 IC의 신뢰할 수 있고 평판이 좋은 공급업체입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com