전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TGA2701 데이터시트 (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGA2701 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
부품명 TGA2701_15
다운로드  TGA2701 다운로드
파일 크기   174.37 Kbytes
페이지   17 Pages
제조업체  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
홈페이지  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
상세설명 7 to 8.5GHz High Power Amplifier

TGA2701 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TGA2701 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

부품명 TGA2701_15
다운로드  TGA2701 Click to download

파일 크기   174.37 Kbytes
페이지   17 Pages
제조업체  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
홈페이지  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
상세설명 7 to 8.5GHz High Power Amplifier

TGA2701 데이터시트 (HTML) - TriQuint Semiconductor




유사한 부품 번호 - TGA2701_15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2701-SM TRIQUINT-TGA2701-SM Datasheet
730Kb / 16P
3 Watt C-Band Packaged Power Amplifier
TGA2701-SM TRIQUINT-TGA2701-SM_15 Datasheet
730Kb / 16P
3 Watt C-Band Packaged Power Amplifier
More results


유사한 설명 - TGA2701_15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fuji Electric
FMM5057VF FUJI-FMM5057VF Datasheet
300Kb / 8P
7.1-8.5GHz Power Amplifier MMIC
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2701 TRIQUINT-TGA2701 Datasheet
193Kb / 16P
7 - 8.5GHz High Power Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAPGM0021 MACOM-MAAPGM0021 Datasheet
234Kb / 5P
5.0-8.5GHz 2W Power Amplifier
logo
United Monolithic Semic...
CHA5052 UMS-CHA5052 Datasheet
493Kb / 10P
7-16GHz High Power Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TIM7785-12UL TOSHIBA-TIM7785-12UL_09 Datasheet
144Kb / 4P
HIGH POWER P1dB=41.5dBm at 7.7GHz to 8.5GHz
TIM7785-4UL TOSHIBA-TIM7785-4UL_09 Datasheet
144Kb / 4P
HIGH POWER P1dB=36.5dBm at 7.7GHz to 8.5GHz
TIM7785-25UL TOSHIBA-TIM7785-25UL Datasheet
144Kb / 4P
HIGH POWER P1dB=44.5dBm at 7.7GHz to 8.5GHz
TIM7785-6UL TOSHIBA-TIM7785-6UL_09 Datasheet
144Kb / 4P
HIGH POWER P1dB=38.5dBm at 7.7GHz to 8.5GHz
TIM7785-8UL TOSHIBA-TIM7785-8UL_06 Datasheet
50Kb / 4P
HIGH POWER P1dB=39.5dBm at 7.7GHz to 8.5GHz
logo
United Monolithic Semic...
CHA6552-QJG UMS-CHA6552-QJG_15 Datasheet
735Kb / 18P
5.8- 8.5GHz Power Amplifier
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com