전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TGA2704 데이터시트 (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGA2704 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
부품명 TGA2704_15
다운로드  TGA2704 다운로드
파일 크기   307.2 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
홈페이지  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
상세설명 9 to 10.5 GHz High Power Amplifier

TGA2704 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TGA2704 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

부품명 TGA2704_15
다운로드  TGA2704 Click to download

파일 크기   307.2 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
홈페이지  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
상세설명 9 to 10.5 GHz High Power Amplifier

TGA2704 데이터시트 (HTML) - TriQuint Semiconductor




유사한 부품 번호 - TGA2704_15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Qorvo, Inc
TGA2704-SM QORVO-TGA2704-SM Datasheet
1Mb / 14P
9 ??11 GHz 7 W GaAs Power Amplifier
A, Jan. 2020
TGA2704-SMEVB QORVO-TGA2704-SMEVB Datasheet
1Mb / 14P
9 ??11 GHz 7 W GaAs Power Amplifier
A, Jan. 2020
TGA2704SM QORVO-TGA2704SM Datasheet
1Mb / 14P
9 ??11 GHz 7 W GaAs Power Amplifier
A, Jan. 2020
More results


유사한 설명 - TGA2704_15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TriQuint Semiconductor
TGA8286 TRIQUINT-TGA8286 Datasheet
546Kb / 7P
8 - 10.5 GHz Power Amplifier
TGA2710 TRIQUINT-TGA2710 Datasheet
193Kb / 15P
10.5 - 12GHz High Power Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAP-000079-PKG001 MACOM-MAAP-000079-PKG001 Datasheet
188Kb / 5P
Amplifier, Power, 20W 7.5-10.5 GHz
MAAPGM0079-DIE MACOM-MAAPGM0079-DIE Datasheet
529Kb / 8P
Amplifier, Power, 20W 7.5-10.5 GHz
MA08509D MACOM-MA08509D_1 Datasheet
208Kb / 5P
Amplifier, Power, 10W 8.5-10.5 GHz
MAAP-000079-PED000 MACOM-MAAP-000079-PED000 Datasheet
457Kb / 9P
Amplifier, Power, 18W 7.5-10.5 GHz
logo
Transcom, Inc.
TA085-105-31-17 TRANSCOM-TA085-105-31-17 Datasheet
17Kb / 1P
8.5 - 10.5 GHz 17dBm Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2710 TRIQUINT-TGA2710_15 Datasheet
313Kb / 16P
10.5 to 12 GHz High Power Amplifier
logo
Qorvo, Inc
QPM2637 QORVO-QPM2637 Datasheet
1Mb / 18P
9 ??10.5 GHz GaN T/R Module
TGA3042-SM QORVO-TGA3042-SM Datasheet
796Kb / 18P
7 ??10.5 GHz 4.5 W GaN Power Amplifier
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com