전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

VS-MBRB4045CTPBF 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

VS-MBRB4045CTPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 VS-MBRB4045CTPBF
다운로드  VS-MBRB4045CTPBF 다운로드
파일 크기   169.8 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Schottky Rectifier

VS-MBRB4045CTPBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
VS-MBRB4045CTPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 VS-MBRB4045CTPBF
다운로드  VS-MBRB4045CTPBF Click to download

파일 크기   169.8 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Schottky Rectifier

VS-MBRB4045CTPBF 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


VS-MBRB4045CTPBF 제품 세부 정보

DESCRIPTION
The center tap Schottky rectifier has been optimized for low reverse leakage at high temperature. The proprietary barrier technology allows for reliable operation up to 150 °C junction temperature. Typical applications are in switching power supplies, converters, freewheeling diodes, and reverse battery protection.

FEATURES
• 150 °C TJ operation
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• Center tap TO-220, D2PAK and TO-262 packages
• High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced mechanical strength and moisture resistance
• Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition
• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC
• AEC-Q101 qualified




유사한 부품 번호 - VS-MBRB4045CTPBF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
VS-MBRB4045CTPBF VISHAY-VS-MBRB4045CTPBF Datasheet
145Kb / 8P
High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
15-Jul-14
VS-MBRB4045CTPBF VISHAY-VS-MBRB4045CTPBF_V01 Datasheet
145Kb / 8P
High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
15-Jul-14
More results


유사한 설명 - VS-MBRB4045CTPBF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
STPS130A STMICROELECTRONICS-STPS130A Datasheet
72Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
Jul-1998
logo
International Rectifier
30CTQ80G IRF-30CTQ80G Datasheet
163Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBR40L15CW IRF-MBR40L15CW_06 Datasheet
199Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRS140TRPBF IRF-MBRS140TRPBF Datasheet
131Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRS190TRPBF IRF-MBRS190TRPBF Datasheet
115Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
30WQ10FNPBF IRF-30WQ10FNPBF Datasheet
174Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
322CNQ030 IRF-322CNQ030_03 Datasheet
114Kb / 5P
SCHOTTKY RECTIFIER
logo
AUK corp
SDB2040PI AUK-SDB2040PI Datasheet
303Kb / 4P
Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
10BQ060PBF IRF-10BQ060PBF Datasheet
115Kb / 6P
SCHOTTKY RECTIFIER
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
SCHOTTKY RECTIFIER
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com